Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LTG5AP Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LTG5AP
Description  white P-LCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LTG5AP Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LTG5AP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LTG5AP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LTG5AP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LTG5AP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LTG5AP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LTG5AP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LTG5AP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LTG5AP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LTG5AP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
2009-10-13
2
LD G5AP, LT G5AP
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LT G5AP-CZEX-36-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen CZ, DX, DY, DZ oder
EX enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe
geliefert.
Z.B.:
LT G5AP-CZEX-36-1
bedeutet,
dass
auf
dem
Gurt
nur
eine
der
Wellenlängengruppen -3, -4, -5 oder -6 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LT G5AP-CZEX-36-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannung
gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -L, -M oder -H enthalten (siehe Seite 5 für
nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LT G5AP-CZEX-36-1 means that only one group CZ, DX, DY, DZ or EX will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be
shipped on any one reel. E.g. LT G5AP-CZEX-36-1 means that only 1 wavelength group -3, -4, -5 or -6 will be
shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups
will be shipped on any one reel. E.g. LT G5AP-CZEX-36-1 means that only 1 forward voltage group -L, -M or -H will
be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 5 for
explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of Emission
Strahlstärke
1) Seite 18
Radiant Intensity
1) page 18
IF = 100 mA
Ι
E (mW/sr)
Bestellnummer
Ordering Code
LD G5AP-2M2N-35-1
deep blue
20.1 ...
35.5
Q65110A8037
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 18
Luminous
Intensity
1) page 18
I
F = 100 mA
IV (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 18
Luminous
Flux
2) page 18
I
F = 100 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LT G5AP-CZEX-36-1
true green
3.900 ...
8.200
24.200 (typ.)
Q65110A8431



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com