Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LCWW5AM Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LCWW5AM
Description  white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens, chip level conversion
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWW5AM Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LCWW5AM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCWW5AM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWW5AM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWW5AM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWW5AM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWW5AM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWW5AM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWW5AM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWW5AM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
2009-06-19
2
LCW W5AM
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 11 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LCW W5AM-JYKX-4U9X bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen JY, JZ oder KX
enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LCW W5AM-JYKX-4U9X bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen 4U
bis 9X enthalten ist (siehe Seite 6 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 11 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LCW W5AM-JYKX-4U9X means that only one group JY, JZ or KX will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity
coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LCW W5AM-JYKX-4U9X means that only 1 chromaticity
coordinate group 4U to 9X will be shippable on each reel (see page 6 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Farbtemperatur
color
temperature
Lichtstrom
1) Seite 23
Luminous
Flux
1) page 23
IF = 350 mA
Φ
V (mlm)
Lichtstärke
2)
Seite 23
Luminous
Intensity
2)
page 23
IF = 350 mA
IV (mcd)
Bestellnummer
Ordering Code
LCW W5AM-JYKX-4U9X
2700 K
52.000 ... 82.000
16.750 (typ.)
Q65110A8826
LCW W5AM-JYKY-4R9T
LCW W5AM-JZKY-4R9T
LCW W5AM-KXKY-4R9T
3000 K
52.000 ... 97.000
61.000 ... 97.000
71.000 ... 97.000
18.600 (typ.)
19.800 (typ.)
21.000 (typ.)
Q65110A7609
Q65110A8160
Q65110A8169
LCW W5AM-JYKZ-4O9Q
3500 K
52.000 ... 112.000
20.500 (typ.)
Q65110A8600
LCW W5AM-JZKY-4L8N
LCW W5AM-KXKZ-4L8N
LCW W5AM-KYKZ-4L8N
4000 K
61.000 ... 97.000
71.000 ... 112.000
82.000 ... 112.000
19.700 (typ.)
22.800 (typ.)
26.150 (typ.)
Q65110A7602
Q65110A7601
Q65110A8828
LCW W5AM-JZKZ-4J8K
4500 K
61.000 ... 112.000
21.650 (typ.)
Q65110A7951



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com