Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LUWCQ7P Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LUWCQ7P
Description  SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUWCQ7P Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LUWCQ7P Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LUWCQ7P Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LUWCQ7P Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LUWCQ7P Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LUWCQ7P Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LUWCQ7P Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LUWCQ7P Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LUWCQ7P Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LUWCQ7P Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 26 page
background image
2013-02-15
1
2013-02-15
OSLON SSL 80
Datasheet
Version 1.0
LUW CQ7P
This ultra-compact 1 W class LED offers a prefocused
radiation pattern making it the ideal choice for spot
lighting applications. Its low thermal resistance allows
this device to be highly efficient even at high driving
currents. Applications demanding long lifetimes are
perfectly addressed with this highly reliable LED.
Diese äußerst kompakte LED der 1-W-Klasse mit
vorfokussierter Abstrahlcharakterisitik ist die ideale
Wahl für Punktstrahler. Der geringe Wärmewiderstand
sorgt selbst bei hohen Strömen für höchste
Lichtausbeute. Diese zuverlässige LED eignet sich
besonders für Applikationen, die eine hohe
Lebenserwartung erfordern.
Features:
Besondere Merkmale:
• Package: SMT ceramic package with silicone
resin and silicone lens.
• Gehäusetyp: SMT-Keramikgehäuse mit
Silikonverguss und -linse
• Viewing angle at 50 % IV: 80°
• Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 80°
• Color: 5700 K - 6500 K ( ultra white )
• Farbe: 5700 K - 6500 K ( ultra weiß )
• CRI: typ. 70
• CRI: typ. 70
• Luminous Flux: typ. 119 lm
• Lichtstrom: typ. 119 lm
• Luminous efficacy: typ. 106 lm/W
• Lichtausbeute: typ. 106 lm/W
• Corrosion Robustness: Superior Corrosion
Robustness
• Korrosionsstabilität: Höchste
Korrosionsbeständigkeit
• Lumen Maintenance: Test results according to
IESNA LM-80 available
• Lichtstromerhaltung: Testergebnisse nach
IESNA LM-80 verfügbar
Applications
Anwendungen
• Accent and effect lighting
• Akzent- und Effektbeleuchtung
• Industrial lighting
• Industriebeleuchtung
• Marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• Markierungsbeleuchtnung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, etc.)
• Outdoor lighting
• Außenbeleuchtung
• Retrofits and fixtures
• Retrofits
• Street and tunnel lighting
• Straßen und Tunnel


Similar Part No. - LUWCQ7P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LUWCQAR OSRAM-LUWCQAR Datasheet
1Mb / 24P
Industrial lighting
LUWCQAR-MUNQ-HPHR-1 OSRAM-LUWCQAR-MUNQ-HPHR-1 Datasheet
1Mb / 24P
Industrial lighting
LUWCQAR-MUNQ-HPJR-1 OSRAM-LUWCQAR-MUNQ-HPJR-1 Datasheet
1Mb / 24P
Industrial lighting
LUWCQAR-MUNQ-JPJR-1 OSRAM-LUWCQAR-MUNQ-JPJR-1 Datasheet
1Mb / 24P
Industrial lighting
LUWCQAR-NPNR-HPHR-1 OSRAM-LUWCQAR-NPNR-HPHR-1 Datasheet
1Mb / 24P
Industrial lighting
More results

Similar Description - LUWCQ7P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
GWCS8PM1.EM OSRAM-GWCS8PM1.EM Datasheet
1Mb / 25P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
GWCSSRM1.BM OSRAM-GWCSSRM1.BM Datasheet
1Mb / 25P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
GF-CS8PM2.24 OSRAM-GF-CS8PM2.24 Datasheet
1Mb / 22P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
GF-CSHPM1.24 OSRAM-GF-CSHPM1.24 Datasheet
378Kb / 22P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
GH-CSSRM2.24 OSRAM-GH-CSSRM2.24 Datasheet
1Mb / 22P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
LA-CP7P OSRAM-LA-CP7P Datasheet
884Kb / 20P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
LA-CPDP OSRAM-LA-CPDP Datasheet
1Mb / 23P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
LD-CQDP OSRAM-LD-CQDP Datasheet
1Mb / 23P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
GW-CSSRM2.PM OSRAM-GW-CSSRM2.PM Datasheet
2Mb / 25P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
LUW-CQ7P OSRAM-LUW-CQ7P Datasheet
1Mb / 26P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com