Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LUWCQ7P Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LUWCQ7P
Description  SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUWCQ7P Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LUWCQ7P Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LUWCQ7P Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LUWCQ7P Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LUWCQ7P Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LUWCQ7P Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LUWCQ7P Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LUWCQ7P Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LUWCQ7P Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LUWCQ7P Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 26 page
background image
2013-02-15
2
Version 1.0
LUW CQ7P
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color
Temperature
Luminous Flux
1) page 25
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur Lichtstrom
1) Seite 25
Bestellnummer
IF = 350 mA
[K]
ΦV [lm]
LUW CQ7P-LQLR-5C8E-1
6500
121 ... 140
Q65111A3041
LUW CQ7P-LPLR-5C8E-1
6500
112 ... 140
Q65111A1498
LUW CQ7P-LQLS-5D8F-1
6000
121 ... 150
Q65111A1638
LUW CQ7P-LPLR-5D8F-1
6000
112 ... 140
Q65111A1495
LUW CQ7P-LQLS-5E8G-1
5700
121 ... 150
Q65111A2134
LUW CQ7P-LPLR-5E8G-1
5700
112 ... 140
Q65111A1494
LUW CQ7P-LRLT-6P7R-1
130 ... 164
Q65111A4146
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LUW CQ7P-LQLS-5D8F-1 means that only one group LQ, LR, LS will
be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing
unit. LUW CQ7P-LQLS-5D8F-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color chromaticity
groups groups will not be orderable (see page 8).
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing
unit. E. g. LUW CQ7P-LQLS-5D8F-1 means that only one forward voltage group 3,4,5 will be shippable. In order to ensure availability, single forward
voltage groups will not be orderable (see page 5).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LUW CQ7P-LQLS-5D8F-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit
nur eine der Helligkeitsgruppen LQ, LR, LS enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt
werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert.
Z.B. LUW CQ7P-LQLS-5D8F-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite 8). LUW
CQ7P-LQLS-5D8F-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können
einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LUW CQ7P-LQLS-5D8F-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer
Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 3,4,5 enthalten (siehe Seite 5). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können
einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com