Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LW541C Datasheet(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

Part # LW541C
Description  colorless, clear 5 mm package
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LW541C Datasheet(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

Back Button LW541C Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LW541C Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LW541C Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LW541C Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LW541C Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LW541C Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LW541C Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LW541C Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LW541C Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 14 page
background image
2008-07-07
6
LW 541C
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Partieller
Lichtfluss
1)Seite 14
Partial Flux
1) page 14
E
V [lux]
Lichtstärke
2) Seite 14
Luminous
Intensity
2)page 14
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 14
Luminous Flux
2) page 14
Φ
V (mlm)
AW
BW
CW
DW
1120 ...
1800
1800 ...
2800
2800 ...
4500
4500 ...
7100
2050 (typ.)
3220 (typ.)
5100 (typ.)
8120 (typ.)
610 (typ.)
970 (typ.)
1530 (typ.)
2450 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine
obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur 2, 3 bzw. 4 Helligkeitsgruppen
bestehen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper
family group or a grouping of all individual groups of 2, 3 or 4 brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: BW-8L
Example: BW-8L
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Farbortgruppe
Chromaticity Coordinate Group
BW
8L
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com