Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LW541C Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LW541C
Description  colorless, clear 5 mm package
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LW541C Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LW541C Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LW541C Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LW541C Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LW541C Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LW541C Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LW541C Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LW541C Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LW541C Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LW541C Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 14 page
background image
2008-07-07
2
LW 541C
Anm.:
Da die Gruppierung der LEDs in Lux mit der innovativen Partial Flux-Methode erfolgt, wurden Vergleichsmessungen an
Bauteilen jeweils mit dem "Partial Flux"-Testkopf und dem "Standard LED"-Testkopf (gemäß CIE-127-B) durchgeführt.
Der Vergleich soll als Orientierung dienen, er stellt keine eins-zu-eins-Korrelation dar. Ziel dieses Vergleichs ist ein
besseres Verständnis des Lichtflusses in [lux] in Relation zu den Lichtstärkewerten in [cd]. Das Verhältnis von typischen
Werten, die mit dem "Partial Flux" gemessen werden, zu denen, die mit dem Standard-Messkopf gemessen werden, ist
[lux] x 1.4 =[mcd].
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LW 541C-AWBW-6K9L bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen AW oder BW
enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LW 541C-AWBW-6K9L bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -6K,
-6L, -7K, -7L, -8K, -8L, -9K oder -9L enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
As the innovative partial flux method is applied to the grouping of LEDs in lux, some measurements were made in order
to compare the results of the “Partial Flux” testhead to the “standard LED” testhead (in compliance with CIE-127-B). The
comparison should be used for a better understanding of partial flux in [lux] in relation to the values stated in luminous
intensity [cd]. It should not be taken as a one-to-one correlation. The ratio of typical values measured with the “Partial
Flux” testhead and the normal LED testhead is [lux] x 1.4 =[mcd].
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LW 541C-AWBW-6K9L means that only one group AW or BW shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity
coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LW 541C-AWCW-6K9L means that
only 1 chromaticity
coordinate group -6K, -6L, -7K, -7L, -8K, -8L, -9K or -9L will be shippable (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Gehäuse-
farbe
Color of
Package
Partieller
Lichtfluss
1)
Seite 14
Partial Flux
1)
page 14
IF = 20 mA
EV [lux]
Lichtstrom
2)
Seite 14
Luminous
Flux
2) page 14
IF = 20 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
!LW 541C-AWBW-6K9L
!LW 541C-BWDW-6K9L
!LW 541C-AWDW-6K9L
white
colorless
clear
1120 ...2800
1800 ...7100
1120 ...7100
820(typ.)
1870(typ.)
1725(typ.)
Q65110A3605
Q65110A3606
Q65110A2887
!Abgekündigt nach OS-PD-2008-008 - wird nicht ersetzt werden
Obsolete acc. to OS-PD-2008-008 - no replacement
Letzte Bestellung / Last Order: 2009-01-10
Letzte Lieferung / Last Delivery: 2009-07-10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com