Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LW541C Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LW541C
Description  colorless, clear 5 mm package
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LW541C Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LW541C Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LW541C Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LW541C Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LW541C Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LW541C Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LW541C Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LW541C Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LW541C Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LW541C Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 14 page
background image
LW 541C
Hyper 5 mm (T1 ¾) LED, Non Diffused
Enhanced optical Power LED (ATON
®)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Abgekündigt nach OS-PD-2008-008
Obsolete acc. to OS-PD-2008-008
2008-07-07
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: nicht eingefärbtes, klares 5 mm
(T1¾) Gehäuse
• Besonderheit des Bauteils: enge
Abstrahlcharakteristik; Lötspieße ohne
Aufsetzebene
• Farbort: x= 0.32, y = 0.31 nach
CIE 1931 (weiß)
• typ. Farbtemperatur: 6500 K
• Farbwiedergabeindex: 80
• Abstrahlwinkel: 20°
• Technologie: InGaN
• optischer Wirkungsgrad: 20 lm/W
• Gruppierungsparameter: Partial Flux, Farbort
• Lötmethode: Wellenlöten (TTW)
• Verpackung: Schüttgut, gegurtet lieferbar
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Anwendungen
• Informationsanzeigen im Außenbereich
• optischer Indikator
• Signal- und Symbolleuchten
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.ä.)
• Effektbeleuchtung (z.B. Sternenhimmel)
• Ersatz von Miniaturlampen
• Möbelbeleuchtung (z.B. Vitrinen)
Features
• package: colorless, clear 5 mm (T1¾) package
• feature of the device: narrow viewing angle,
solder leads without stand-off
• color coordinates: x = 0.32, y = 0.31 acc. to
CIE 1931 (white)
• typ. color temperature: 6500 K
• color reproduction index: 80
• viewing angle: 20°
• technology: InGaN
• optical efficiency: 20 lm/W
• grouping parameter: Partial Flux,
color coordinates
• soldering methods: TTW soldering
• packing: bulk, available taped on reel
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Applications
• outdoor displays
• optical indicators
• signal and symbol luminaire
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• lighting for special effects (e.g. starry sky)
• substitute for miniature flashlight
• furniture lighting (e.g. glass cupboards)


Similar Part No. - LW541C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Seoul Semiconductor
LW541 SEOUL-LW541 Datasheet
376Kb / 14P
INFRARED LAMP LED
LW541 SEOUL-LW541 Datasheet
360Kb / 13P
CYAN LAMP LED
LW541 SEOUL-LW541 Datasheet
392Kb / 14P
RED OVAL LAMP LED
LW541 SEOUL-LW541 Datasheet
392Kb / 14P
RED OVAL LAMP LED
LW541 SEOUL-LW541 Datasheet
378Kb / 14P
RED LAMP LED
More results

Similar Description - LW541C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
CHDELSS1.22-S1T2-1 OSRAM-CHDELSS1.22-S1T2-1 Datasheet
630Kb / 22P
white SMT package, colorless clear
LA543B OSRAM-LA543B Datasheet
340Kb / 13P
colorless, clear 5 mm package
LB543C OSRAM-LB543C Datasheet
253Kb / 15P
colorless, clear 5 mm package
LS5436 OSRAM-LS5436 Datasheet
347Kb / 13P
colorless, clear 5 mm package
LU5351 OSRAM-LU5351 Datasheet
310Kb / 12P
colorless, diffused 5 mm package
LA-543B OSRAM-LA-543B Datasheet
340Kb / 13P
colorless, clear 5 mm (T1 쩐) package
LB-543C OSRAM-LB-543C Datasheet
253Kb / 15P
colorless, clear 5 mm (T1 쩐) package
LW-541C OSRAM-LW-541C Datasheet
499Kb / 14P
colorless, clear 5 mm (T1쩐) package
LW-3333 OSRAM-LW-3333 Datasheet
349Kb / 13P
colorless, clear 3 mm (T1) package
LS-5436 OSRAM-LS-5436 Datasheet
347Kb / 13P
colorless, clear 5 mm (T1 쩐) package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com