Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LE-AB-H3AB Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LE-AB-H3AB
Description  compact lightsource in multi chip on board technology; planar sealed
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LE-AB-H3AB Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LE-AB-H3AB Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LE-AB-H3AB Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LE-AB-H3AB Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LE-AB-H3AB Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LE-AB-H3AB Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LE-AB-H3AB Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LE-AB-H3AB Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LE-AB-H3AB Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LE-AB-H3AB Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 17 page
background image
2008-07-07
2
LE AB H3AB
Anm:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus einer
Helligkeitsgruppe. Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe und Farbgruppe pro Verpackungsbox geliefert.
* Zum Zweck der Bemusterung kann in kleinen Stückzahlen der konfektionierte JST-Gegenstecker mit Kabel
angefordert werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which includes only one brightness group per color and tray. Only
one group will be shipped on each tray.
*In small amounts for the purpose of sampling the corrsponding connector assembled with cable can be ordered
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of Emission
Lichstärke pro Farbe
1) Seite 17
Luminous Intensity per Color
1) page 17
I
F = 1000 mA
Ι
V (cd)
amber
blue
min.
typ.
min.
typ.
LE AB H3AB
amber
blue
56
105
7.1
13
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of Emission
Lichtfluss pro Farbe
2)3) Seite 17
Luminous Flux per Color
2)3) page 17
I
F = 1000 mA
Φ
V (lm)
amber
blue
min.
typ.
min.
typ.
LE AB H3AB
amber
blue
(168)
(326)
(21.3)
(40)
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
LE AB H3AB-JBLA-1+EWFW-23
Q65110A6243
LE_ACC_SHR_10V_SR
Q65110A4679 (Connector)*
Abgekündigt nach OS-PD-2008-008 - wird durch LE AB H3WB ersetzt werden
Obsolete acc. to OS-PD-2008-008 - will be replaced by LE AB H3WB
Letzte Bestellung / Last Order: 2009-01-10
Letzte Lieferung / Last Delivery: 2009-07-10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com