Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SFH-4239 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH-4239
Description  High Power Infrared Emitter (940 nm)
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-4239 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH-4239 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-4239 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-4239 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-4239 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-4239 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-4239 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-4239 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-4239 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH-4239 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 13 page
background image
2012-12-03
1
2012-12-03
High Power Infrared Emitter (940 nm)
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
Version 1.0
SFH 4239
Features:
Besondere Merkmale:
• IR lightsource with high efficiency
• IR-Lichtquelle mit hohem Wirkungsgrad
• Low thermal resistance (Max. 9 K/W)
• Niedriger Wärmewiderstand (Max. 9 K/W)
• Centroid wavelength 940 nm
• Schwerpunktwellenlänge 940 nm
• ESD safe up to 2 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC
JS-001-2011
• ESD sicher bis 2 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC
JS-001-2011
• Superior Corrosion Robustness (see chapter
package outlines)
• Erweiterte Korrosionsfestigkeit (s.a. Abschnitt
Maßzeichnung)
• The product qualification test plan is based on the
guidelines of AEC-Q101-REV-C, Stress Test
Qualification for Automotive Grade Discrete
Semiconductors.
• Die Produktqualifikation wurde basierend auf der
Richtlinie AEC-Q101-REV-C, „Stress Test
Qualification for Automotive Grade Discrete
Semiconductors“, durchgeführt.
Applications
Anwendungen
• Infrared Illumination for cameras
• Infrarotbeleuchtung für Kameras
• Surveillance systems
• Überwachungssysteme
• Maschine vision systems
• Beleuchtung für Bilderkennungssysteme
Notes
Hinweise
Depending on the mode of operation, these devices
emit highly concentrated non visible infrared light
which can be hazardous to the human eye. Products
which incorporate these devices have to follow the
safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC
62471.
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte, nicht sichtbare
Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das
menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese
Bauteile enthalten, müssen gemäß den
Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und
62471 behandelt werden.


Similar Part No. - SFH-4239

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH-4230 OSRAM-SFH-4230 Datasheet
231Kb / 8P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH-4231 OSRAM-SFH-4231 Datasheet
268Kb / 8P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH-4232 OSRAM-SFH-4232 Datasheet
416Kb / 13P
High Power Infrared Emitter
SFH-4232A OSRAM-SFH-4232A Datasheet
476Kb / 12P
High Power Infrared Emitter
SFH-4233 OSRAM-SFH-4233 Datasheet
186Kb / 12P
High Power Infrared Emitter
More results

Similar Description - SFH-4239

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH4231 OSRAM-SFH4231 Datasheet
226Kb / 8P
High Power Infrared Emitter (940 nm)
SFH4045N OSRAM-SFH4045N Datasheet
445Kb / 13P
High Power Infrared Emitter (940 nm)
SFH4046 OSRAM-SFH4046 Datasheet
429Kb / 14P
High Power Infrared Emitter (940 nm)
SFH4140 OSRAM-SFH4140 Datasheet
732Kb / 13P
High Power Infrared Emitter (940 nm)
SFH4346 OSRAM-SFH4346 Datasheet
434Kb / 11P
Infrared Emitter (940 nm)
SFH4546 OSRAM-SFH4546 Datasheet
406Kb / 9P
High Power Infrared Emitter (940 nm)
SFH4845 OSRAM-SFH4845 Datasheet
445Kb / 12P
Infrared Emitter (940 nm)
SFH4341 OSRAM-SFH4341 Datasheet
190Kb / 12P
High Power Infrared Emitter (940 nm)
SFH-4941 OSRAM-SFH-4941 Datasheet
384Kb / 10P
Infrared Emitter (940 nm)
logo
ams AG
SFH4180S AMSCO-SFH4180S Datasheet
1,005Kb / 17P
High Power Infrared Emitter (940 nm)
Version 1.3 2021-10-25
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com