Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5322 Datasheet(PDF) 15 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5322
Description  Mobile power SOC with integrated input and output fast charge function
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5322 Datasheet(HTML) 15 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5322 Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322 Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322 Datasheet HTML 13Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322 Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322 Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322 Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322 Datasheet HTML 17Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322 Datasheet HTML 18Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322 Datasheet HTML 19Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 23 page
background image
IP5322
V1.02
Email: service@injoinic.com
15 / 23
Copyright © 2015, Injoinic Corp.
NTC 功能
IP5322 集成 NTC 功能,可检测电池温度;IP5322 在工作的时候 NTC PIN 输出 20uA 的电
流,同时检测 NTC PIN 脚的电压来判断当前电池的温度。
R1=82K
RNTC=100K
B=4100
VL=1.32V/1.44V
NTC
COMP
HT
LT
V=20uA*(R1//RNTC)
VH=0.43V/0.49V
MT
VL=0.56V
5 电池 NTC 比较
在充电状态下: NTC PIN 检测到电压为 1.32V 时代表电池低温 0 度, 停止对电池充电;
NTC PIN 检测到电压为 0.56V 时代表电池中温 45 度,充电电流减小一半;
NTC PIN 检测到电压为 0.49V 时代表电池中温 50 度,停止对电池充电;
在放电状态下:
NTC PIN 检测到电压为 1.44V 时代表电池低温-15 度,停充对对外放电;
NTC PIN 检测到电压为 0.43V 时代表电池高温 55 度,停止对对外放电;
如果方案不需要 NTC, 需要在 NTC 引脚对地接 51k 电阻,不能浮空或者直接接地。
VREG
VREG 是一个常开的 3.1V LDO,负载能力 30mA。
I2C
I2C 连接方式
DPB
DMB
VREG
VREG
RSET
INT
3.3k
3.3k
I2C模式2
SLK
SDA
L3
L2
L1
VREG
VREG
RSET
INT
3.3k
3.3k
VSET
I2C模式1
SLK
SDA
RSET
芯片同时只能支持一种 IIC 连接方式,按照对应的方式连接就会自动关闭 Function 功能,自动进入 IIC
模式。连接为 I2C 模式时,INT 信号在待机时为高阻状态,在工作时为高电平状态,可以用于唤醒 MCU。
I2C 模式最高支持 400Kbps,8bit 寄存器地址,8bit 寄存器数据,发送和接收都是高位在前(MSB),I2C
设备地址:写为 0xEA,读为 0xEB。
例如:



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com