Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5322 Datasheet(PDF) 17 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5322
Description  Mobile power SOC with integrated input and output fast charge function
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5322 Datasheet(HTML) 17 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5322 Datasheet HTML 13Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322 Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322 Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322 Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322 Datasheet HTML 17Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322 Datasheet HTML 18Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322 Datasheet HTML 19Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322 Datasheet HTML 20Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322 Datasheet HTML 21Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 23 page
background image
IP5322
V1.02
Email: service@injoinic.com
17 / 23
Copyright © 2015, Injoinic Corp.
7. Layout 注意事项
仅列举几处可能会影响到功能和性能的注意事项,若还有其他注意事项将会另附文档补充。
VSYS 电容位置
芯片工作的功率和电流都比较大,VSYS 网络上电容的位置会影响到 DCDC 工作的稳定性。VSYS 网
络上的电容需要尽可能靠近 IC 的 VSYS 引脚和 EPAD,并且大面积铺铜,多增加一些过孔,以减小电容与
IC 之间电流环流的面积,减小寄生参数。
VSYS 引脚分布在芯片的两侧,
两侧都需要就近引脚放置电容,
并且在 PCB 上通过较宽(不小于 100mil)
的铺铜将两侧的 VSYS 引脚连接在一起。
10mOhm 采样电阻
芯片通过 VSN 和 VSP 引脚对 10mOhm 电阻上流过的电流进行采样,以实现对输入充电电流、输出过
流保护、输出轻载关机功能的控制。因此,画 PCB 时,对 VSN 和 VSP 引脚的走线要求就比较高,必须要
避开干扰较大的信号,单独走线到 10mOhm 采样电阻的两个焊盘内侧,不能与 VSYS 及其他电流流过的路
径有任何重合的走线。虽然 VSP 和 VSYS 在 PCB 上是同一个网络,但是引脚的走线必须要单独分开走。
VSN 和 VSP 引脚上分别需要 100nF 的滤波电容,尽可能靠近 IC 引脚放置,以增强采样信号的抗干扰
能力。
如下图所示:



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com