Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5328P Datasheet(PDF) 12 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5328P
Description  Mobile power SOC supporting multiple protocols such as bidirectional PD3.0 fast charging
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5328P Datasheet(HTML) 12 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5328P Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 13Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 27 page
background image
IP5328P
V1.2
Email: service@injoinic.com
12 / 27
Copyright © 2015, Injoinic Corp.
USB C PD
IP5328P 集成 USB C Power Delivery PD2.0/PD3.0/PPS 协议,集成物理层协议(PHY)
、硬件双向标
记编解码(BMC)模块。
支持 PD2.0/PD3.0 双向输入/输出协议,支持 PPS 输出协议。输入支持 5V,9V 电压档位,输出支持
5V,9V,12V 电压档位输出广播能力 5V 2.4A,9V 2A, 12V 1.5A,PPS 支持 5~11V 可调的 20mV/step
输出电压档位。支持 18W 功率输出。
快充功能
IP5328P 支持多种规格的快充形式: QC2.0/QC3.0、FCP、AFC、SFCP、MTK、Apple、Samsung。
给移动电源充电不支持 QC2.0、QC30、MTK 功能,不支持外置快充协议 IC。
给移动电源充电可支持 FCP、AFC、SFCP 快充输入,由于 FCP、AFC、SFCP 是通过 DP/DM 进行快充握手
请求的,所以当增加了其他快充协议 IC 时,无法再支持 FCP、AFC、SFCP 快充。
移动电源给手机充电时:进入放电模式之后,自动检测 DP、DM 引脚上的快充时序,智能识别手机类
型,可支持 QC2.0/QC3.0、FCP、AFC、SFCP、MTK 协议的手机,以及苹果手机 2.4A 模式、三星手机 2A 模式、



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com