Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5328P Datasheet(PDF) 15 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5328P
Description  Mobile power SOC supporting multiple protocols such as bidirectional PD3.0 fast charging
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5328P Datasheet(HTML) 15 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5328P Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 13Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 17Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 18Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 19Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 27 page
background image
IP5328P
V1.2
Email: service@injoinic.com
15 / 27
Copyright © 2015, Injoinic Corp.
按键
KEY
WLED
3 KEY 按键接法
按键连接方式如图 3 所示,可识别长按键和短按键操作。
按键持续时间长于 60ms,但小于 2s,即为短按动作,短按会打开电量显示灯和升压输出。
按键持续时间长于 2s,即为长按动作,长按会开启或者关闭照明 WLED。
小于 30ms 的按键动作不会有任何响应。
在 1s 内连续两次短按键,会关闭升压输出、电量显示和照明 WLED。
超长按 10s 可复位整个系统。
快充状态指示
Light 可以指示当前快充模式,无论充电还是放电,当进入快充模式处于非 5V 状态时,指示灯会自动
亮起。
Light
电量计和电量显示
IP5328P 内置电量计功能,无需直接检测 BAT 上的电流可实现准确的电池电量计算。
IP5328P 可灵活支持一颗、两颗、三颗、四颗电量显示灯方案, 通过内置智能识别算法,可
自动识别外挂几颗电量显示灯。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com