Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5328P Datasheet(PDF) 19 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5328P
Description  Mobile power SOC supporting multiple protocols such as bidirectional PD3.0 fast charging
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5328P Datasheet(HTML) 19 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5328P Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 17Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 18Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 19Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 20Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 21Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 22Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 23Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 27 page
background image
IP5328P
V1.2
Email: service@injoinic.com
19 / 27
Copyright © 2015, Injoinic Corp.
R1=82K
RNTC=100K
B=4250
VL=1.52V/1.44V
NTC
COMP
HT
LT
V=20uA*(R1//RNTC)
VH=0.43V
MT
VL=0.56V
C=100nF
5 电池 NTC 比较
在充电状态下: NTC PIN 检测到电压为 1.44V 时代表电池低温-10 度, 停止对电池充电;
NTC PIN 检测到电压为 0.56V 时代表电池中温 45 度,充电电流减小一半;
NTC PIN 检测到电压为 0.43V 时代表电池中温 55 度,停止对电池充电;
在放电状态下: NTC PIN 检测到电压为 1.52V 时代表电池低温-20 度,停充对对外放电;
NTC PIN 检测到电压为 0.43V 时代表电池高温 55 度,停止对对外放电;
*以上温度范围参考的是村田 NTC 电阻
NXRS15WF104FA3A016(B=4250)
,其他型号存在差异,需要调整。
如果方案不需要 NTC, 需要在 NTC 引脚对地接 51k 电阻,不能浮空或者直接接地。
VREG
VREG 是一个常开的 3.3V LDO,负载能力 30mA。
I2C
I2C 连接方式
RSET
L2
L1
VREG
VREG
L3
INT
3.3k
3.3k
RSET
IIC模式
SLK
SDA
510K
芯片同时只能支持一种 IIC 连接方式,按照对应的方式连接就会自动关闭 Function 功能,自动进入 IIC
模式。连接为 I2C 模式时,INT 信号在待机时为高阻状态,在工作时为高电平状态,可以用于唤醒 MCU。
I2C 模式最高支持 400Kbps,8bit 寄存器地址,8bit 寄存器数据,发送和接收都是高位在前(MSB),I2C
设备地址:写为 0xEA,读为 0xEB。
例如:
往 0x05 寄存器写入数据 0x5A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com