Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5328P Datasheet(PDF) 22 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5328P
Description  Mobile power SOC supporting multiple protocols such as bidirectional PD3.0 fast charging
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5328P Datasheet(HTML) 22 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5328P Datasheet HTML 18Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 19Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 20Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 21Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 22Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 23Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 24Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 25Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328P Datasheet HTML 26Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 27 page
background image
IP5328P
V1.2
Email: service@injoinic.com
22 / 27
Copyright © 2015, Injoinic Corp.
从 10mOhm 采样电阻到输入输出 MOS 管的走线
应用示例:VOUT1 上插着不支持快充的手机,VOUT2 口上插着支持快充的手机,由于是多口同时输
出,系统只能输出 5V 同时给两个手机充电。当 VOUT1 上的手机拔出了,或者耗电小于设定值,系统就会
关闭 VOUT1 输出口,然后只保留 VOUT2 口输出,这种情况系统可以自动恢复 VOUT2 口快充功能,给
VOUT2 口上的手机进行快充充电。
要实现上述的自动恢复快充功能,就必须要能准确的检测到 VOUT1 口上的输出电流。VOUT1 口上的
输出电流是通过检测 VSN 和 VOUT1 引脚之间的压差来实现的,关闭 VOUT1 口的阈值条件为压差小于
1.8mV。所以在 VOUT1 上没有电流时,不能有其他电流流过从 VSN 到 VOUT1 之间的任何一段走线,否
则一旦有电流流过就会形成压差,就会被误判为 VOUT1 上流出去的电流。其他输出口也是同样的原理。
综上所述,PCB 走线时从 10mOhm 到 VOUT1、从 10mOhm 到 VOUT2、从 10mOhm 到 VIN 三条走
线在 10mOhm 处有需要分开走线,任意两条电流同向流动的走线都不能有重合,否则类似“应用示例”上
描述的自动恢复快充功能就会失效,可能会时有时无。
如下图所示:
假如错误的 Layout 导致 VOUT1 与 VOUT2 的输出电流有 1 毫欧的重合走线,当 VOUT2 上有 2A 电流
输出时,重合的 1 毫欧走线上会产生 2mV 的压差,这种情况下即使拔掉 VOUT1 上的设备,也无法判断出
VOUT1 上的设备拔掉了,
也就无法恢复 VOUT2 输出口的快充功能。需要待 VOUT2 输出口的电流小于 1.8A,
重合的 1 毫欧走线上产生的压差小于 1.8mV 持续 16ms 才能够自动恢复 VOUT2 输出口的快充功能。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com