Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT3582DA Datasheet(PDF) 3 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT3582DA
Description  All-purpose charger
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT3582DA Datasheet(HTML) 3 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT3582DA Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3582DA Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3582DA Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3582DA Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3582DA Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3582DA Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
HT3582DA
3/6
www.hotchip.com.cn
万能充电器控制芯片
Ver1.0
功能及状态描述 参考三灯应用电路
状态描述
电源状态 电池状态
L1
L2
L3
电池电流
|VBTP-VBTN|
电池检测
断开
正常接入
-
2mA(*)(**)
<4.10V(**)
-
2mA(*)(**)
≥4.10V(**)
电池空载
接入
断开
0
4.23V(**)
正常充电
接入
正常接入
300mA(**)
3.60V(**)
饱和检测
接入
正常接入
4mA(**)
4.25V(**)
电池检测
断开
正常接入
-
2mA(*)(**)
<4.10V(**)
表 5.1 HT3582DA 三灯模式状态列表
(*)
此处为负值表示此时电池向电路放电 为 LED 供电
(**)
表格中所列数据均为典型值
电气特性参数 除特殊说明外 所有参数均在室温下测得 并以 GND 端电位为 0 电位
参数名称 参数符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压
VDD
5
8
V
空载电压
Vo
VDD=5V~8V
4.15
4.23
4.30
V
饱和电压
Vs
VDD=5V~8V
4.17
4.25
4.32
V
充电电流
ICHARGE
VDD=5V, |VBTP-VBTN|=3.6V
300
350
*
mA
短路检测
VSHORT
VDD=5V, |VBTP-VBTN|: 1V→0.2V
1
V
振荡频率
FOSC
VDD=5V, |VBTP-VBTN|=3.6V
2
4
Hz
静电保护
ESD
人体模型
2000
V
*
如长时间按此电流工作需满足 Pd 要求 DIP 的 Pd 要求如下
T。= 25°C…………………………………………………………………………………………………..1.0W
Therm。l Resist。“ce ……………………………………………………………………………………………100°C /W



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com