Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT3582DA Datasheet(PDF) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT3582DA
Description  All-purpose charger
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT3582DA Datasheet(HTML) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT3582DA Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3582DA Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3582DA Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3582DA Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3582DA Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3582DA Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
HT3582DA
4/6
www.hotchip.com.cn
万能充电器控制芯片
Ver1.0
应用信息
电池检测
在电源断开的情况下接入电池 HT3582DA 会通
过自动 极性识别 系统对电池进行相应控制
此时 L1 L3 的状态参见表 5.1 的描述
电池空载
当电源连通而尚未接入电池时
BTP
与 BTN 两端
之间的电压差为 4.23V 典型值
L1
L3
的状态
参见表 5.1 的描述
正常充电及饱和检测
电源连通并且接入未满电池 电池电压<4.10V
典型值 ),电源开始通过 HT3582DA 的控制对电
池进行充电 充电电流约为 300mA 典型值
电池两端电压缓缓升高当电池电压升高到 4.23V
典型值 时电池已接近饱和此时转入恒压
小电流补充充电模式 此过程中 L1 L3 的状态参
见表 5.1 的描述当电池电压<4.10V 典型值
才重新对电池充电
短路保护
若在电源接入后发生电池短路的情况 则
HT3582DA
内部短路保护系统会自动将充电
电流减小至 25mA 典型值
此时若电池重新以
正确极性接入则仍可以正常充电
过温保护
若充电时芯片结温超过 TO 150 ℃ 典型值
部过温保护系统会自动将充电电流减小直
到结温下降至 TR 120℃ 典型值
IC
恢复正常
充电状态
PCB 设计指引
在设计 HT3582DA PCB 时需要遵循以下指南
VDD
的旁路电容需要紧靠芯片 VDD 和 GND 引
Vbat
的旁路电容需要紧靠芯片 Vbat 和 GND 引脚
静电防护措施
MOS
电路为静电敏感器件在生产运输过程中
需采取下面的预防措施可以有效防止 MOS 电路
由于受静电放电影响而引起的损坏
1.
操作人员要通过放静电腕带接地
2.
生产设备外壳必须接地
3.
装配过程中使用的工具必须接地
4.
必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com