Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT3582DA Datasheet(PDF) 1 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT3582DA
Description  All-purpose charger
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT3582DA Datasheet(HTML) 1 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT3582DA Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3582DA Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3582DA Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3582DA Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3582DA Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3582DA Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
HT3582DA
1/6
www.hotchip.com.cn
Ver1.0
万能充电器控制芯片
产品概述
HT3582DA
是一款内置基准电压的万能充电器
控制芯片具有自动识别电池极性短路保护过温
保护等功能
主要特点
内置基准源 空载时稳压输出无须外围元器件
调整空载电压
支持普通三灯模式及二灯模式七彩灯模式
最大充电电流 300mA
支持对 0V 电池充电电池正接
电池快充满时切换到恒压充电模式 电池可
以充得更满
自动识别电池极性
短路保护功能
过温保护功能
高度集成极少的外围器件
典型应用电路图
D1
C1
220uF/16V
L3
LED
L2
LED
L1
LED
C3
104
C2
104
U1
BAT+
BAT-
T1
VDD
IN5819/IN4148
8
7
6
5
1
2
3
4
HT3582DA
BTN-
L3
L2
L1
SW
BTP+
GND
VDD
图 4.1 HT3582DA 普通 3 灯应用方案如将 L3 去掉则为普通二灯模式
三灯模式
电源状态
电池状态
L1
L2
L3
电池检测
断开
正常接入
电池空载
接入
断开
正常充电
接入
正常接入
饱和检测
接入
正常接入
二灯模式A
电源状态
电池状态
L1
L2
PIN2
电池检测
断开
正常接入
悬空
电池空载
接入
断开
悬空
正常充电
接入
正常接入
悬空
饱和检测
接入
正常接入
悬空


Similar Part No. - HT3582DA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hotchip Technology Co.,...
HT3582D HOTCHIP-HT3582D Datasheet
911Kb / 6P
Internal reference source Adjusted idler voltage
HT3582DM HOTCHIP-HT3582DM Datasheet
1,004Kb / 6P
Built-in reference source
More results

Similar Description - HT3582DA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M62255FP MITSUBISHI-M62255FP Datasheet
59Kb / 12P
GENERAL PURPOSE BATTERY CHARGER CONTROL IC
M62258FP MITSUBISHI-M62258FP Datasheet
54Kb / 7P
GENERAL PURPOSE BATTERY CHARGER CONTROL IC
logo
Renesas Technology Corp
M62255FP RENESAS-M62255FP Datasheet
166Kb / 13P
General Purpose Battery Charger Control IC
M62258FP RENESAS-M62258FP Datasheet
204Kb / 9P
General Purpose Battery Charger Control IC
logo
YAGEO Corporation
RC0402FR-07392RL YAGEO-RC0402FR-07392RL Datasheet
402Kb / 9P
All general purpose application
logo
Laird Tech Smart Techno...
ALLPMT LSTD-ALLPMT Datasheet
283Kb / 1P
ALL-PURPOSE MOUNT KIT
logo
3M Electronics
DT8 3M-DT8 Datasheet
103Kb / 2P
All Purpose Duct Tape DT8
logo
Greystone Energy System...
PS-TNAP GREYSTONE-PS-TNAP Datasheet
318Kb / 2P
ALL PURPOSE NETWORK TEMPERATURE SENSOR
THAP GREYSTONE-THAP Datasheet
286Kb / 2P
ALL PURPOSE HIGH LIMIT THERMOSTAT
TNAP GREYSTONE-TNAP Datasheet
318Kb / 2P
ALL PURPOSE NETWORK TEMPERATURE SENSOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com