Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT3582DA Datasheet(PDF) 2 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT3582DA
Description  All-purpose charger
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT3582DA Datasheet(HTML) 2 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT3582DA Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3582DA Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3582DA Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3582DA Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3582DA Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3582DA Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
HT3582DA
2/6
www.hotchip.com.cn
万能充电器控制芯片
Ver1.0
二灯模式B
电源状态
电池状态
L1
L2
PIN2
电池检测
断开
正常接入
接GND
电池空载
接入
断开
接GND
正常充电
接入
正常接入
接GND
饱和检测
接入
正常接入
接GND
D1
C1
220uF/16V
L3
LED
L2
LED
L1
LED
C3
104
C4
104
BAT+
BAT-
T1
VDD
C2
2.2uF
/NC
8
7
6
5
1
2
3
4
BTN-
L3
L2
L1
SW
BTP+
GND
VDD
HT3582DA
U1
图 4.2 HT3582DA 七彩灯应用方案(如果七彩灯品质较好 C2 可选择不接)
七彩模式
电源状态
电池状态
L1
L2
电池检测
断开
正常接入
电池空载
接入
断开
正常充电
接入
正常接入
七彩
饱和检测
接入
正常接入
引脚定义
引脚名 引脚号
功能说明
BTN
1
电池负极
L3
2
指示灯L3引脚
L2
3
指示灯L2引脚
L1
4
指示灯L1引脚
SW
5
功能选择接
VDD为3灯和2灯模式接GND为七彩模式
GND
6
电源负极地端
BTP
7
电池正极
VDD
8
电源正极



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com