Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT3031V Datasheet(PDF) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT3031V
Description  Chargers AntI-contractIng Protective Function
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT3031V Datasheet(HTML) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT3031V Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3031V Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3031V Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3031V Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3031V Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3031V Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3031V Datasheet HTML 7Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3031V Datasheet HTML 8Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3031V Datasheet HTML 9Page - Hotchip Technology Co.,Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
HT3031V
Ver1.3
4/11
锂电池保护电路
www.hotchip.com.cn
功能及参数
HT3031 监控电池的电压和电流,并通过
断开充电器或负载,保护单节可充电锂电池不
会因为过充电压,过放电压,过充电流,过放
电流以及短路等情况而损坏。系统外围电路简
单。MOSFET 已内置,等效电阻典型值为
55mΩ。
正常工作模式
如果没有检测到任何异常情况,输出管
一直打开,充电和放电过程都将自由转换。这
种情况称为正常工作模式。
过充电压情况(OCV)
在正常条件下的充电过程中,当电池电
压高于过充检测电压(VCU),并持续时间达
到过充电压检测延迟时间(tCU)或更长,
HT3031 将关断 MOSFET 以停止充电。这种情
况称为过充电压情况。
以下两种情况下,过充电压情况将被释
放:
1.当电池电压低于过充解除电压
(VCL),HT3031 打开输出管,回到正常工作
模式。
2.当连接一个负载进行放电,HT3031 打开输出
管,回到正常工作模式。解除机制如下:接上负
载后放电电流立刻流过输出管的内部寄生二极
管,VM 电压升到 0.7V(即二极管的正向压
降),HT3031 检测到这个电压后,将过充电压
阈值切换到 VCU,接下来,当电池电压低于过
充检测电压(VCU),HT3031 立刻恢复到正常
工作模式,但是如果电池电压高于过充检测电压
(VCU),即使负载是接着的,芯片也不会恢复
到正常工作模式,必须要等到电池电压低于过充
检测电压(VCU)。另外,在接上负载放电时,
如果 VM 电压等于或低于过电流 1 检测电压,芯
片不会恢复到正常工作模式。
注:当电池被充电到超过过充检测电压
(VCU)并且电池电压没有降到过充检测电压
(VCU)以下,即使加上一个可以导致过流的重
载,过流 1 和过流 2 都不会工作,除非电池电压
跌倒过充检测(VCU)以下。但是实际上电池是
极限参数
(注意:不要超过这些参数以免对器件造成损坏,长期超出工作范围条件时会影响器件的可靠性)
参数
参数范围
单位
VDD 管脚输入电压
-0.3~6
V
VM 管脚输入电压
-6~10
V
工作温度
-40~+85
℃
最大结温度
125
℃
存储温度
-55-150
℃
焊接温度
250
℃
功耗(25℃)
0.4
W
封装热阻(θ
JA)
250
℃/W
封装热阻(θ
JC)
130
℃/W
ESD
2000
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com