Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT3031V Datasheet(PDF) 5 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT3031V
Description  Chargers AntI-contractIng Protective Function
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT3031V Datasheet(HTML) 5 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT3031V Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3031V Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3031V Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3031V Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3031V Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3031V Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3031V Datasheet HTML 7Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3031V Datasheet HTML 8Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3031V Datasheet HTML 9Page - Hotchip Technology Co.,Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
HT3031V
Ver1.3
5/11
锂电池保护电路
www.hotchip.com.cn
有内阻的,当电池接上一个重载,电池的电压
会立即跌落,这时过流 1 和过流 2 就会动作。
过放电压情况
在正常放电过程中,当电池电压降到过放
检测电压(VDL)以下,并且持续时间达到过
放电电压检测延时时间(TDL)或更长,
HT3031 将切断电池和负载的连接,停止放电。
这种情况被称为过放电压情况。当控制放电的
FET 被关断,VM 通过内部 VM 与 VDD 之间的
RVMD 电阻被拉到高电平,同时芯片的耗电电
流会降到休眠电流(IPDN),这种情况被称为
休眠情况。在过放和休眠情况中,VM 和 VDD
之间由 RVMD 电阻连接。当一个充电器连接上
并且 VM 电压低于充电检测电压(VCHA)时休
眠状态解除。这时放电 FET 仍然是断开的。当
电池电压升高到过放检测电压(VDL)或更高时
(见备注),HT3031 打开 FET 进入正常工作模
式。
备注:在电池处于过放电情况下接上充电
器,如果 VM 端电压不低于充电检测电压
(VCHA),并且电池电压达到过放解除电压
(VDR)或更高,过放情况解除。
过放电流情况
正常工作模式下,当放电电流等于或高于
设定的值(VM 电压等于或高于过电流检测电
压)并且持续时间达到过放电流检测延迟时
间,HT3031 关断放电 FET,停止放电。这种情
况称为过放电流情况(包括过放电流 1,过放电
流 2 和负载短路电流)。过放电流情况下 VM
和 GND 被 RVMS 电阻给短接了。当一个负载
连接上,VM 电压等于 VDD 减去负载电阻上的
电压。
由于 VM 和 GND 之间连接 RVMS 电阻,当
负载断开,VM 电压被拉到地电位。当检测到
VM 电位低于过流 1 检测电压,芯片回到正常状
态。
异常充电情况
正常充电时,如果 VM 电压降到充电检测
电压以下(VCHA),并且持续时间超过过充电流
检测延时时间,HT3031 关断充电 FET 停止充
电。这种情况称为异常充电电流检测。
断开充电器,VM 和 GND 之间电压高于充
电器检测电压(VCHA)时,异常充电电流模式解
除。由于 0V 电池充电功能优先级高于不正常电
流充电检测,电池电压很低的电池正在进行 0V
充电时,异常充电电流检测将不工作。
负载短路情况
如果 VM 电压高于短路保护电压
(VSHORT),并且持续时间超过短路检测延
迟时间(tSHORT),HT3031 将与负载断开停
止放电。当 VM 电压低于短路保护电压
(VSHORT)时,例如负载被移除,负载短路
情况将解除。
0V 电池充电功能
此功能用于对已经自放电到 0V 的电池进行
再充电。当充电器插上时,会通过内部二极管
来给电池进行充电,当电池电压高于过放电检
测电压(VDL)时,保护 IC 进入正常工作状
态。
注:1. 某些完全自放电后的电池,不允许
被再次充电,这是由锂电池的特性决定的。请
询问电池供应商,确认所购买的电池是否具备
“允许向 0V 电池充电”的功能,还是“禁止向
0V 电池充电”的功能。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com