Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT3692D Datasheet(PDF) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT3692D
Description  Electric Power Detection, Battery Energy Display
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT3692D Datasheet(HTML) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT3692D Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3692D Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3692D Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3692D Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3692D Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3692D Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3692D Datasheet HTML 7Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
HT3692D
4/7
万能充电器控制芯片
www.hotchip.com.cn
Ver1.0
L1-L4 工作时序图
L1
L2
L3
L4
300mS
300mS
300mS
300mS
BAT<25%时L1、L2、L3、L4工作时序图
注:25%≤BAT<50%时 L1 一直为低电平;50%≤BAT<75%时,L1、L2 一直为低电平;75%≤BAT<100%时,L1、L2、L3
一直为低电平;BAT=100%时,L1、L2、L3、L4 一直为低电平。
电气特性参数(除特殊说明外,所有参数均在室温下测得,并以 GND 端电位为 0 电位)
参数名称
参数符号
测试条件
最小值
典型值
最大值 单位
输入电压
VDD
-
5
-
8
V
空载电压
Vo
VDD=5V~8V
4.18
4.23
4.28
V
饱和电压
Vs
VDD=5V~8V
-
Vo+0.02
-
V
充电电流
ICHARGE
VDD=5V, |VBTP-VBTN|=3.6V
-
500
-
mA
LED驱动电
流
ILED
VDD=5V~8V
-
6.5
-
mA
短路检测
VSHORT
VDD=5V, |VBTP-VBTN|:
1V→0.2V
-
1
-
V
静电保护
ESD
人体模型
2000
V
极限参数
特性
符号
范围
单位
工作电压
VDD
11
V
输入电压
VIN
-0.3~VDD+0.3
V
工作温度
TOPR
-20~+90
℃
节点温度
TJ
150
℃



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com