Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT3692D Datasheet(PDF) 5 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT3692D
Description  Electric Power Detection, Battery Energy Display
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT3692D Datasheet(HTML) 5 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT3692D Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3692D Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3692D Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3692D Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3692D Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3692D Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3692D Datasheet HTML 7Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
HT3692D
5/7
万能充电器控制芯片
www.hotchip.com.cn
Ver1.0
应用信息
电池检测
在电源断开的情况下接入电池,HT3692D 会通过
自动“极性识别”系统对电池进行相应控制。此时
L1-L5 的状态参见表 4.1 的描述。
电池空载
当电源连通而尚未接入电池时, BTP 与 BTN 两端
之间的电压差为 4.23V(典型值),L1-L5 的状
态参见表 4.1 的描述。
正常充电及饱和检测
电源连通并且接入未满电池,电源开始通过
HT3692D 的控制对电池进行充电,充电电流约为
400mA(典型值),电池两端电压缓缓升高,当电
池电压升高到 4.23V(典型值)时,充电过程结束,
电池已饱和。此过程中 L1-L5 的状态参见表 4.1
的描述。当电池电压<4.13V(典型值),才重新对
电池充电。
短路保护
若在电源接入后发生电池短路的情况,则
HT3692D 内部“短路保护”系统会自动将充电电
流减小至 25mA(典型值),同时给出短路状态指
示(L1-L5 状态参见表 4.1 的描述)。此时若电
池以正确极性接入则仍可以充电。
过温保护
若充电时芯片结温超过 TO(150 ℃ 典型值),内
部“过温保护”系统会自动将充电电流减小,直到
结温下降至 TR(130℃ 典型值),IC 恢复正常充
电状态。
PCB 设计指引
在设计 HT3692D PCB 时,需要遵循以下指南:
旁路电容:VDD 的旁路电容需要紧靠芯片 VDD
和 GND 引脚。
地线 :电流采样电阻的功率地线尽可能短,且要
和芯片的地线及其它小信号的地线分头接到 Bulk
电容的地端。
功率环路 :功率环路的面积要尽量小,以减小
EMI 辐射。芯片远离续流二极管等发热元件。
静电防护措施
MOS 电路为静电敏感器件,在生产、运输过程中
需采取下面的预防措施,可以有效防止 MOS 电路
由于受静电放电影响而引起的损坏:
1.操作人员要通过放静电腕带接地;
2.生产设备外壳必须接地;
3.装配过程中使用的工具必须接地;
4.必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com