Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM1621 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1621
Description  LCD driver
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1621 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1621 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 18 page
background image
LCD
LCD
LCD
LCD 驱动器
驱动器
驱动器
驱动器
TM1621
TM1621
TM1621
TM1621
5
www.szpth.com
V1.1
5V
VOL=0.5V
150
250
uA
3V
VOH=2.7V
-80
-120
uA
IOH2
LCD 公共口源电流
5V
VOH=4.5V
-120
-200
uA
3V
VOL=0.3V
60
120
uA
IOL3
LCD 段管脚漏电流
5V
VOL=0.5V
120
200
uA
3V
VOH=2.7V
-40
-70
uA
IOH3
LCD 段管脚源电流
5V
VOH=4.5V
-70
-100
uA
3V
40
80
150
Kohm
RPH
上拉电阻
5V
DATA,/WR,
/CS,/RD
30
60
100
Kohm
交流
交流
交流
交流电气特性
电气特性
电气特性
电气特性::::
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
符号
符号
符号
符号
描
描
描
描 述
述
述
述
VDD
条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型值
典型值
典型值
典型值 最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
3V
256
KHz
fSYS1
系统时钟
5V
片内RC振荡
器
256
KHz
3V
32.768
KHz
fSYS2
系统时钟
5V
晶振
32.768
KHz
3V
256
KHz
fSYS3
系统时钟
5V
外部时钟源
256
KHz
片内RC振荡
器
fSYS1/10
24
Hz
晶振
fSYS2
/128
Hz
fLCD
LCD时钟
外部时钟源
fSYS3/10
24
Hz
tCOM
COM时钟周
期
n:COM个
数
n/ fLCD
s
3V
3 00
KHz
fCLK
串行数据时钟
5V
500
KHz
fTON E
声音频率
片内RC振荡
器
2.0或4.0
KHz
3V
2
u s
tDD
DATA 管脚输
出延迟时间
5V
1
us
tCS
串行接口复位
脉冲宽度
/RS
4
us



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com