Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM1621 Datasheet(PDF) 8 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1621
Description  LCD driver
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1621 Datasheet(HTML) 8 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Back Button TM1621 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 18 page
background image
LCD
LCD
LCD
LCD 驱动器
驱动器
驱动器
驱动器
TM1621
TM1621
TM1621
TM1621
8
www.szpth.com
V1.1
溢出时,/IRQ管脚将保持低电平,直到执行CLR WDT或/IRQ DIS命令为止。当/IRQ输出失效时,
/IRQ管脚处于高阻状态。执行/IRQ EN或/IRQ DIS命令使/IRQ输出有效或无效。/IRQ EN命令使
时基发生器或WDT溢出标志输出到/IRQ管脚上。时基发生器和WDT的配置参见图。在使用片内
振荡器或晶振的情况下,可用相关的系统命令打开或关闭振荡器,关闭振荡器后,可以降低系
统功耗。在节电模式下,时基/WDT将失效。
如果选择外部时钟作为系统频率源时,SYS DIS命令无效,系统也不可以进入省电模式。
TM1621在系统电源关闭或撤除外部时钟前保持工作状态。系统上电后,/IRQ输出也将无效。
4444、
、
、
、声音输出
声音输出
声音输出
声音输出
TM1621内嵌一个简单的声音发生器可以在管脚BZ和/BZ上输出一对驱动信号用于产生一个
单音。执行TONE 4K或TONE 2K命令可以输出两种频率的声音(4KHz和2KHz)。TONE ON或
TONE OFF命令用于打开或关闭声音输出。管脚BZ和/BZ是声音输出管脚,也是一对差动驱动管
脚用于驱动蜂鸣器。当系统失效或禁止声音输出时,管脚BZ和/BZ将保持低电平的输出。
5555、
、
、
、LCD
LCD
LCD
LCD驱动器
驱动器
驱动器
驱动器
TM1621是一个128(32x4)点的LCD驱动器,它可由软件配置成1/2或1/3的LCD驱动器偏
压和2、3或4个公共端口,这一特性使TM1621适用于多种LCD应用场合。LCD驱动时钟由系统
时钟分频产生,LCD驱动时钟的频率值保持为256Hz,由频率为32.768KHz的晶振片内RC振荡
器或外部时钟产生。LCD 驱动器相关命令参见下表。
名
名
名
名称
称
称
称
命令
命令
命令
命令代码
代码
代码
代码
功能描述
功能描述
功能描述
功能描述
LCD OFF
100
100
100
10000000010X
关闭LCD 输出
LCD ON
100
100
100
10000000011X
打开LCD 输出
BIAS&CO
M
100
100
100
1000010abXc
X
c=0:可选1/2偏压
c=1:可选1/3偏压
ab=00:可选2 个公共口
ab=01:可选3 个公共口
ab=10:可选4 个公共口
粗体100即“100
100
100
100”
”
”
”,表示命令模式类型。如果执行连续的命令,除了第一个命令,其它命
令的模式类型码将被忽略。LCD OFF命令使LCD偏压发生器失效,从而关闭LCD显示;LCD ON
命令使LCD偏压发生器有效,从而打开LCD显示。BIAS&COM是LCD模块相关命令,可以使
TM1621与大多数LCD模块相兼容。
6666、
、
、
、命令格式
命令格式
命令格式
命令格式
TM1621可以用软件设置。两种模式的命令可以配置TM1621和传送LCD所显示的数据。
TM1621的配置模式称为命令模式命令模式,类型码为100。命令模式包括一个系统配置命令,
一个系统频率选择命令,一个LCD配置命令,一个声音频率选择命令,一个定时器/WDT设置命
令和一个操作命令。数据模式包括READ,WRITE和READ-MODIFY-WRITE操作,下表是数据和
命令模式类型码表。
操作
操作
操作
操作
模式
模式
模式
模式
类
类
类
类型
型
型
型码
码
码
码
READ
数据
110
WRITE
数据
101
READ-MODIFY-RITE
数据
101
COMMAND
命令
100
模式命令应在数据或命令传送前运行,如果执行连续的命令,命令模式代码即100
100
100
100,将被忽



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com