Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP4100 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP4100
Description  Portable USB Fan Solution
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP4100 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP4100 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4100 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4100 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4100 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4100 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4100 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
TP4100
便携式 USB 风扇解决方案
Ver1.1
Shenzhen TPOWER Semiconductor
5
应用说明
恒温工作模式
TP4100 内部集成了温度反馈环路,工作时,如果芯片内
部的温度升高到 120℃(表面 80℃左右),充电或升压输出
电流会随着芯片的温度升高而降低,从而减小系统功耗,
降低温升,由于温度反馈控制,IC 会进入恒温模式而不
用担心损坏 IC 或者过高温度时强行关闭 IC。
充电模式
如果充电之前锂离子电池电压低于 2.9V,为了保护电池,
TP4100 工作在涓流充电模式,此时充电电流为 80mA;
当电池电压达到 2.9V 以后,TP4100 进入恒流充电模式,
充电电流为 0.8A;当电池电压达到 4.2V 后,TP4100 工
作在恒压充电模式,此时 BAT 电压恒定,充电电流逐渐
减小,当充电电流减小为 80mA 时,充电过程结束,充
电电流降为零。
输出电压设定
TP4100 可以自由设定每档电压以及可以自由选择开机
一档输出最高电压或者一档输出最低电压。各档位输出
电压按下述公式确定:
Rx
R
Rx
VOUT
)
4
(
(RX 分别代表 R1、R2、R3)
一档输出时,V1 下拉管导通,V2 和 V3 下拉管关闭,输
出电压由 R4 和 R1 确定;二挡输出时 V2 下拉管导通,
V1 和 V3 下拉管关闭,输出电压由 R4 和 R2 确定;三档
输出时 V3 下拉管导通,V1 和 V2 下拉管关闭,输出电压
由 R4 和 R3 确定。
电池低压保护
启动时,当 BAT 电压大于 3.2V 时,升压电路开始工作,
当电池电压低于 2.9V,则升压输出关闭,TP4100 进入
低电流待机模式。
手电照明输出
KEY1 端可以驱动 LED 灯用于手电筒照明,最大驱动电流
为 40mA ,可以给 LED 灯串联电阻减小驱动电流;如果长
按 KEY1 键 2S,手电筒打开,再次长按 KEY1 键 2S 手电
筒输出关闭。
工作状态和 LED 指示
1、LED4 为充电指示脚,USB 电源接入充电时 LED4 以
1HZ 频率闪烁,充满电后 LED4 常亮;
2、短按 KEY1 键档位由 1 档(LED1 亮)→2 档(LED2 亮)
→3 档(LED3 亮)→1 档(LED1 亮)循环; 短按 KEY2 键
关闭风扇输出。
元件选择
1、风扇输出纹波较大,输出电容不能太小,建议使用
22uF 贴片电容和 100uF 电解电容并联;贴片电容选择质
量较好的低 ESR 的贴片电容。
2、输出电感 L1 的饱和电流需大于 3A,否则因电感饱和
可能会导致芯片工作不正常。
3、二极管 D2 选择低正向导通压降的肖特基二极管,建
议使用 SS34。
保护功能
TP4100 集成了过充保护、过放保护、温度保护、输出过
压保护、输出短路保护等多重保护机制,另外可以在 VDD
与地之间加一个稳压管 ZD 以避免 VDD 输入电源纹波太
高,如果需要电池防反接保护,可以外加防反接保护
MOS。
PCB 设计参考
1、地线铺开面积要尽量大,其它不重要的线都可以绕开
以满足地线需要;
2、建议在芯片 BAT 脚和电感旁边各放置一个 10uF 的电
容;有成本考虑的话建议电感旁边放置 10uF 而靠近芯片
BAT 脚放置 1uF 电容;如果只放一个 BAT 电容,必须保
证电容位置既要靠近芯片又要靠近电感;无论放几个电
容,一定包保证电容的地线尽量接在大面积地线上,不
要经过较小的地线再到芯片和大面积地;
3、输出电容 C2 尽量靠近芯片,其地线尽量接在大面积
地线上,不要经过较小的地线再到芯片和大面积地;
4、电感需靠近 BAT 电容 C1,电感和电容 C1 以及芯片
尽量在同一层而不要过过孔,电感到 SW 的走线尽量短
而粗。



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com