Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP4100 Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP4100
Description  Portable USB Fan Solution
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP4100 Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP4100 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4100 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4100 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4100 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4100 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4100 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
TP4100
便携式 USB 风扇解决方案
Ver1.1
Shenzhen TPOWER Semiconductor
2
管脚
SOP16L
管脚描述
管脚号
管脚名称
描述
1
BAT
电池正极
2
SW
升压电路功率 NMOS 漏端
3
GND
芯片地
4
FAN-
风扇负极
5
FB
输出电压反馈端,升压工作时 FB 电压为 1V
6
V3
开漏输出,输出第三档电压时 V3 被拉为低电平,第三档电压由 V3 电阻确定
7
V2
开漏输出,输出第二档电压时 V2 被拉为低电平,第二档电压由 V2 电阻确定
8
V1
开漏输出,输出第一档电压时 V1 被拉为低电平,第一档电压由 V1 电阻确定
9
KEY1
接按键和手电筒 LED 灯, 短按按键档位由 1 档→2 档→3 档→1 档循环;长按
按键 2S 打开或关闭手电筒;
10
KEY2
接按键到 GND,风扇关闭按键,短按按键关闭风扇
11
NC
悬空不接,此脚不能接地
12
LED4
充电指示端,VIN 外接电源充电时 LED4 以 1HZ 频率闪烁,充满电后常亮
13
LED3
第三档档位指示端
14
LED2
第二档档位指示端
15
LED1
第一档档位指示端
16
VIN
外部电源输入端



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com