Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP8321 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP8321
Description  Three-stage switch dimming high power factor primary side feedback LED driver chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP8321 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP8321 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8321 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8321 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8321 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8321 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8321 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8321 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
TP8321
三段式开关调光的高功率因数原边反馈 LED 驱动芯片
V1.1
Shenzhen TPOWER Semiconductor
4
内部框图
应用说明
TP8321是一款具有三段式开关调光功能的高功率因数
原边反馈LED恒流驱动芯片。芯片集成了单级有源功率因
数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的输入电
流总谐波失真,特别适合于85VAC~265VAC全电压输入
范围的高性能隔离式LED照明系统应用。TP8321工作在
原边反馈和准谐振开关的模式下,可以实现高精度的LED
恒流输出和很低的功率管开关损耗。
启动过程
系统上电后,母线电压通过启动电阻对 VCC 电容充电,
当 VCC 电压达到芯片的开启阈值时,TP8321 内部的控
制电路开始工作。此时,芯片首先对 COMP 的 RC 网络
进行预充电,使 COMP 电压迅速上升到 1.55V。COMP
预充电完成后,功率管开始进行开关切换,此时 LED 输
出电压从零开始逐渐上升,COMP 电压也逐渐上升。当
LED 输出电压建立后,变压器辅助绕组开始对 VCC 进行
供电,芯片启动完成。COMP 的预充电时间可以通过
RCOMP 来进行调整,较大的 RCOMP 可以得到较大的环路相
位裕度。
输出电流设定
在功率管开始导通时,变压器初级绕组电流从零开始斜
坡上升,同时 CS 脚的电压也斜坡上升。经过一个恒定的
导通时间后,功率管关断。变压器初级绕组的峰值电流
可以表示为:
��������_�������� =
����������������
������������
其中,V
CSP 为 CS 脚的峰值电压;RCS 为变压器初级绕
组电流采样电阻值。
在功率管关断时,储存在变压器上的能量由初级绕组转
移到次级绕组,此时次级绕组与初级绕组的峰值电流具
有以下关系:
��������_�������� = ��������_�������� ×
��������
��������
其中,N
P 是变压器初级绕组匝数;Ns 是变压器次级绕
组匝数。
在功率管关断后,变压器次级绕组开始进行退磁,此时
次级绕组电流以一定的斜率从峰值开始下降。当次级绕
组电流下降到零后,功率管开始重新导通。LED 输出平
均电流和次级绕组的峰值电流关系如下:
���������������� =
1
2
× ��������_�������� ×
����������������
��������
其中,T
DIS 为变压器次级绕组的退磁时间;TS 为功率管
的开关周期。因此,LED 输出平均电流可以表示为:
���������������� =
1
2
×
1
������������
×
��������
��������
× ���������������� ×
����������������
��������
TP8321 内部进行电流采样和恒流控制,使得:
���������������� ×
����������������
��������
= ����������������
其中,V
REF 为输出平均电流基准电压,
典型值为 300mV。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com