Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP8321 Datasheet(PDF) 6 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP8321
Description  Three-stage switch dimming high power factor primary side feedback LED driver chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP8321 Datasheet(HTML) 6 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP8321 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8321 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8321 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8321 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8321 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8321 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8321 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
TP8321
三段式开关调光的高功率因数原边反馈 LED 驱动芯片
V1.1
Shenzhen TPOWER Semiconductor
6
初级绕组会面临很大的峰值电流。为了保护功率管、变
压器和输出二极管等免受损坏,TP8321 对变压器初级绕
组进行逐周期限流。当 CS 电压超过逐周期限流电压阈值
时,功率管马上关断,直到下一开关周期才重新导通。
过温保护
TP8321 具有过温保护功能从而能避免芯片高温损坏。当
芯片的结温达到 150℃时,系统会立即停止工作,并一直
保持关断状态直到芯片的结温下降到 125℃。
一旦系统进入锁死状态时,系统将进入自动重启动模式。
在系统完成自动重启动后,如果异常情况依然存在,则
系统会工作在打嗝模式,直到异常情况解除。
PCB 布局
TP8321在进行PCB布局时,建议按以下规则进行:
走线
1. 辅助绕组地先与VCC电容地连接,再与芯片地连接。
2. ZCD、COMP等信号地与芯片地连接,走线越短越好。
3. 芯片地与CS电阻地连接后再与输入电容地连接,且走
线越短越好。
4. ZCD为弱信号,ZCD电阻应尽量靠近ZCD脚,并远离
干扰源。
5. 功率管的漏极为主要干扰源,走线越短越好。
6. VCC电容应尽量紧靠芯片的VCC脚和GND脚。
功率环路面积
功率环路的面积应当尽可能的小,例如变压器初级绕组、
功率管、CS电阻、输入电容组成的电流环路面积和次级
绕组、输出二极管、输出电容组成的电流环路面积。这
样可以改善系统的EMI特性。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com