Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP8321 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP8321
Description  Three-stage switch dimming high power factor primary side feedback LED driver chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP8321 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP8321 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8321 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8321 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8321 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8321 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8321 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8321 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
TP8321
三段式开关调光的高功率因数原边反馈 LED 驱动芯片
V1.1
Shenzhen TPOWER Semiconductor
3
极限参数(注 1)
参数
额定值
单位
VCC, DRV 到 GND 电压
-0.3~+25
V
CS, COMP, ZCD, VHD, DIM 到 GND 电压
-0.3~+6
V
VCC 引脚电源电流
5
mA
功率损耗
0.6
W
储存环境温度
-50~+150
工作结温范围
-40~+150
ESD 水平(HBM)
2000
V
ESD 水平(MM)
200
V
推荐工作范围
参数
符号
工作条件
推荐值
单位
最小工作频率
FOSC
正常工作
50
kHz
注 1: 最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。推荐工作范围是指在该范围内芯片工作正常,但不完全保证满足个别性能指
标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电气参数规范。对于未给定的上下
限参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
电气参数
(无特殊说明,Ta=25℃,VCC=18V)
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
电源启动
VST
VCC 启动电压
VVCC 上升
16.5
V
VUV
VCC 欠压锁定
VVCC 下降
9.5
V
VVCC_OVP
VCC 过压保护阈值
VVCC 上升
23.7
V
IST
VCC 启动电流
VVCC= VST -1V
16
μA
IOP
VCC 工作电流
FOSC=70kHz; CL=100pF
1
mA
IOVP
过压保护时 VCC 泄放电流
VVCC>VVCC_OVP
4.5
mA
基准电压
VREF
输出平均电流基准电压阈值
291
300
309
mV
VCS_LIMIT
CS 逐周期限流电压阈值
1.5
V
VZCD_OVP
ZCD 过压保护电压阈值
2.0
V
定时控制
TLEB
电流检测前沿消隐时间
400
ns
TON_MAX
最大导通时间
VCOMP=2.5V
35
μs
TOFF_MIN
最小关断时间
2
μs
TOFF_MAX
最大关断时间
100
μs
FOSC_MAX
最大工作频率
140
kHz
TVHD
开关关闭后 VHD 电压保持时间
CVHD=2.2uF
4
S
功率管
VDRVH
栅极驱动高电平电压
VVCC
V
ISOURCE
最大驱动上拉电流
250
mA
ISINK
最大驱动下拉电流
500
mA
过温保护
TSD
芯片过温保护温度
150
THYS
芯片过温保护温度滞回
125



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com