Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP8321 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP8321
Description  Three-stage switch dimming high power factor primary side feedback LED driver chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP8321 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP8321 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8321 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8321 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8321 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8321 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8321 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8321 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
TP8321
三段式开关调光的高功率因数原边反馈 LED 驱动芯片
V1.1
Shenzhen TPOWER Semiconductor
5
因此,LED 输出平均电流可以表示为:
���������������� =
1
2
×
����������������
������������
×
��������
��������
从上式可知,LED 输出平均电流由变压器匝比,CS 电阻
和芯片内部的 300mV 基准电压决定,对变压器的电感量
不敏感。
有源功率因数校正
TP8321 工作在功率管恒定导通时间模式下,可以实现很
高的功率因数。变压器初级绕组的峰值电流可由以下公
式表示:
��������_�������� =
������������
��������
× ������������
其中,V
IN 为��入线电压,是一正弦波形;TON 为功率管
导通时间;L
P 变压器初级绕组电感量。由于 TON 和 LP 为
恒定值,则变压器初级绕组的峰值电流跟随输入线电压
的变化而变化,也呈现为一正弦波形。同时,输入平均
电流呈现为一准正弦波形,因此系统可以实现很高的功
率因数和很低输入电流总谐波失真。
TP8321 的恒定导通时间通过芯片内部的误差放大器和
芯片外部 COMP 脚的电容来实现。为了实现高功率因数
和系统的环路稳定,C
COMP 电容建议设定为 2.2uF~4.7uF。
在 COMP 脚并联一个 10pF~100pF 的电容能有效的抑制
COMP 脚的高频噪声。
三段式开关调光
TP8321 集成了三段式开关调光功能。
LED 输出电流可以
通过普通开关的开关动作在 100%、50%和 10%之间进
行切换,而不需要额外的调光器。
当第一次打开开关时,LED 输出 100%亮度电流;当关
闭开关并在 T
VHD 时间内第二次打开开关时,
LED 输出 50%
亮度电流;当再次关闭开关并在 T
VHD 时间内第三次打开
开关时,
LED 输出 10%亮度电流。具体调光关系图如下:
其中,T
VHD 为开关关闭后 VHD 电压的保持时间,通过
VHD 脚连接电容到地可以设置 TVHD 时间的大小。
准谐振开关
TP8321 工作在准谐振开关模式,功率管处于谷底零电流
导通,可以实现很低的开关损耗。功率管的漏极电压通
过变压器辅助绕组采样,并经由电阻分压来被 ZCD 脚检
测。在功率管关断期间,变压器次级绕组的电流从峰值
开始下降。当次级绕组的电流下降至零时,功率管的漏
极电压开始进行准谐振,当漏极电压谐振至谷底时,功
率管重新开始导通。因此,功率管导通时的漏源电压最
小且漏源电流为零,故能实现很低的开关损耗。
保护功能
TP8321 集成了多种保护功能,以保证系统的稳定和可靠。
包括 VCC 供电过压保护,VCC 供电欠压保护,LED 开
路、短路保护,芯片过温保护和变压器初级绕组电流逐
周期限流等。
LED开路保护
当 LED 开路发生时,系统会仍然对输出电容进行充电,
则输出电压会逐渐上升,此时变压器辅助绕组电压、VCC
电压和 ZCD 脚电压也跟随上升。当 VCC 电压上升到 VCC
过压保护电压阈值或 ZCD 电压在最小关断时间之后上升
到 ZCD 过压保护电压阈值时,则会触发芯片的保护逻辑
并锁死,系统马上停止工作。通过设定变压器辅助绕组
的分压电阻比例可以设定 LED 输出开路时的开路电压:
����������������_������������ = ����������������_������������ ×
��������������������+��������������������
��������������������
×
��������
��������
����������������_������������ ≤ ����������������_������������ ×
��������
��������
其中,N
A 是变压器辅助绕组匝数;VVCC_OVP 为 VCC 过压
保护电压;R
ZCDH, RZCDL 为变压器辅助绕组的上下分压电
阻;V
ZCD_OVP 为 ZCD 过压保护电压阈���。
调整 R
ZCDH 的阻值,
可以对系统的线电压补偿功能进行微
调。当 LED 输出电流随输入电压的增大而增大时,减小
RZCDH 的阻值;反之,则增大 RZCDH 的阻值。RZCDH 的取
值建议为 100
kΩ~1MΩ。
LED短路保护
当 LED 短路发生时,LED 输出电压很小,变压器辅助绕
组的电压也很小,并不能进行谷底检测,则功率管在最
大关断时间后再重新导通。当 TP8321 连续 128 次检测
到功率管在最大关断时间后导通,则会触发芯片的保护
逻辑并锁死,系统马上停止工作。
逐周期限流
当 LED 短路或者变压器饱和等异常情况发生时,变压器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com