Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP2773 Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP2773
Description  Low start current
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP2773 Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP2773 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2773 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2773 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2773 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2773 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2773 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2773 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
LP2773
版本号:V1.0 2016.05.16
深圳市芯茂微电子有限公司
http://www.chip-hope.com
第 2 页共 7 页
内部框图
图 2 LP2773 内部框图
极限参数(注 1)
参数
符号
参数范围
单位
供电电压
VCC
-0.3~30
V
CS 输入电压
CS
-0.3~7
V
FB 输入电压
FB
-40~8.5
V
工作温度范围
Tamb
-25~ +85
℃
最高工作结温
T
J
+150
℃
储存温度范围
T
STG
-55~ +150
℃
ESD (注 2)
2
KV
注1:最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,
但并不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条
件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反
映了器件性能。
注2:人体模型,100pF 电容通过 1.5KΩ电阻放电。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com