Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP2773 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP2773
Description  Low start current
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP2773 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP2773 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2773 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2773 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2773 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2773 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2773 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2773 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
LP2773
版本号:V1.0 2016.05.16
深圳市芯茂微电子有限公司
http://www.chip-hope.com
第 3 页共 7 页
电气参数(注 3,,4)(无特别说明情况下,V
CC =16V,TA =25℃)
符号
描述
条件
最小值
典型值
最大值
单位
电源电压
V
CC_ST
V
CC 启动电压
V
CC 上升
14
15.5
18
V
V
CC_UVLO
V
CC 欠压保护阈值
V
CC 下降
3.5
4
4.5
V
I
ST
V
CC 启动电流
V
CC=VCC-ST-1V
0
0.2
0.6
uA
I
cc
V
CC 工作电流
500
uA
驱动
I
SOURCE
驱动电流
30
35
40
mA
I
SINK
关断电流
450
500
550
mA
电流采样
V
CS1
恒流时电流检测阈值
600
mV
V
CS2
轻载时电流检测阈值
330
mV
T
LEB
前沿消隐时间
500
ns
T
DELAY
芯片关断延迟
200
ns
FB 反馈
R
FB
芯片内部,FB 脚电阻
V
FB=4V
1
1.6
2
MΩ
V
FB
FB 反馈基准电压
3.94
4
4.06
V
输出线补偿
V
COMP_LINE
输出线补偿
V
FB=-10V,RLINE=30K
120
mV
保护功能
V
FB_OVP
FB 过压保护电压
6.5
7.0
7.5
V
T
ON_MAX
最大导通时间
25
uS
T
SD
过热保护温度
150
℃
T
HYS
过温保护迟滞
30
℃
内置功率三极管
V
CBO
C、B 电压
I
C=0.1mA
850
V
注3:典型参数值为 25˚C 下测得的参数标准。
注4:规格书的最小、最大规范范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com