Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP2773 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP2773
Description  Low start current
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP2773 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP2773 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2773 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2773 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2773 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2773 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2773 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2773 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
LP2773
版本号:V1.0 2016.05.16
深圳市芯茂微电子有限公司
http://www.chip-hope.com
第 5 页共 7 页
功能描述
LP2773 是离线式开关电源集成电路,内置高压 BJT、带有线损补偿和峰值电流补偿的高端无光耦开关
电源控制器。通过检测变压器初级线圈的电流和辅助线圈的电压,间接控制系统的输出电压/电流,从而达
到输出恒压或者恒流的目的。LP2773 采用 PFM 调制技术,提供精确的恒压恒流(CV/CC)控制环路,具有
较高的稳定性。LP2773 采用谷底导通技术,提升恒压效率。
1.启动
开始时,电路由高压直流母线通过启动电阻对 VCC 脚的电容充电。当 VCC 充到 15.5V,电路开始工作。
电路正常工作以后,如果电路发生保护,输出关断,由于电路此时供电由辅助绕组提供,VCC 开始降低,
当 VCC 低于 4V,控制电路整体关断,电路消耗的电流变小,又开始对 VCC 脚的电容充电,启动电路重新工
作。
2.恒流控制,输出电流设置
芯片逐周期检测电感的峰值电流,CS 端连接到内部的峰值电流比较器的输入端,与内部阈值电压进行
比较,当 CS 外部电压达到内部检测阈值时,功率管关断。
满载时电感峰值电流的表达式为:
)
(
600
P_PK
mA
R
I
CS
CS 比较器的输出还包括一个 500nS 前沿消隐时间。
输出电流计算方法:
S
P
O
N
N
I
I
P_PK
7
2
其中,Np 是变压器主级的匝数,Ns 是变压器次级的匝数,
P_PK
I
是主级侧的峰值电流。
3.恒压控制,输出电压设置
LP2773 通过采样辅助绕组平台电压,分压后与内部基准比较形成闭环后,来恒定输出电压 Vo。
aux
S
FBL
FBH
FBL
O
N
N
R
R
R
V
*
)
(
*
4
其中,R
FBL 是 FB 下拉电阻,RFBH 是 FB 上拉电阻,Naux 是变压器辅助绕组的匝数。
4.过压保护电阻设置
当 FB 检测到的平台电压达到内部设定的开路保护阈值 7V 时,系统进入开路保护。
aux
s
FBL
FBH
FBL
OVP
N
N
R
R
R
V
*
)
(
*
7



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com