Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

EG1126 Datasheet(PDF) 4 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Part # EG1126
Description  Integrated Flow Function, Off-LIne Flow Model PWM controller
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG1126 Datasheet(HTML) 4 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

  EG1126 Datasheet HTML 1Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 2Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 3Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 4Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 5Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 6Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 7Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 8Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG1126 芯片数据手册 V1.0
集成恒流功能、离线式电流模式 PWM 控制器
2017 © 屹晶微电子有限公司 版权所有
www.egmicro.com
1/11
EG1126 芯片数据手册 V1.0
1. 特性
可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
±5% 恒流精度;±1%恒压精度超低系统成本
集成线电压和电感量补偿的恒流技术
待机功耗<75mW
电流模式控制
内置频率抖动
开关频率为 65KHz
绿色模式和打嗝模式控制
芯片热关断
逐周期电流限制
内置前沿消隐
内置斜坡补偿
超低启动和工作电流
封装 SOP-8 和 SOT23-6
2. 描述
EG1126 是一款针对离线式反激电源设计的高性能 PWM 控制器。芯片内置原边恒流控制技术,适用于恒流
输出的隔离型电源应用。
EG1126 内部具有高精度 65kHz 开关频率振荡器,且带有抖频功能。芯片采用绿色节能模式和突发模式控
制轻负载和零负载,对于小于 60W 的应用可以保证小于 75mW 的待机功耗。
EG1126 内置有完备的保护功能: VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护(OVP)、 逐周期电流限制、短路
保护(SCP)
、过载保护(OLP)
、过热保护、软启动、VDD 箝位和 CS 管脚开路保护等。
3. 应用领域
充电器和适配器
电机驱动电源



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com