Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

EG1126 Datasheet(PDF) 11 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Part # EG1126
Description  Integrated Flow Function, Off-LIne Flow Model PWM controller
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG1126 Datasheet(HTML) 11 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Back Button EG1126 Datasheet HTML 6Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 7Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 8Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 10Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 11Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 12Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 13Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 14Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG1126 芯片数据手册 V1.0
集成恒流功能、离线式电流模式 PWM 控制器
2017 © 屹晶微电子有限公司 版权所有
www.egmicro.com
8/11
参数名称
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
栅极驱动部分
低压输出
Vol
Igate_sink=20mA
1
V
高压输出
Voh
Igate_source=20mA
7.5
V
输出钳位
电压电平
Vg_Clamp
VDD=24V
16
V
输出上升时间
T_r
GATE=1nF
150
ns
输出下降时间
T_f
GATE=1nF
60
ns
7.3 特性曲线
图 7-1. Vdd_ON vs 温度
图 7-2. Vdd_OFF vs 温度
图 7-3.Fosc vs 温度
图 7-4 Vcc_reg_sel vs 温度



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com