Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

EG1126 Datasheet(PDF) 10 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Part # EG1126
Description  Integrated Flow Function, Off-LIne Flow Model PWM controller
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG1126 Datasheet(HTML) 10 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Back Button EG1126 Datasheet HTML 6Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 7Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 8Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 10Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 11Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 12Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 13Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 14Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG1126 芯片数据手册 V1.0
集成恒流功能、离线式电流模式 PWM 控制器
2017 © 屹晶微电子有限公司 版权所有
www.egmicro.com
7/11
参数名称
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
反馈输入部分(FB 引脚)
FB 开启电压
Vfb_Open
FB 接地测量电流
4.5
5.4
6
V
FB 短路电流
Ifb_Short
0.4
mA
FB 输入阻抗
Zfb_IN
25
Kohm
PWM 增益
Acs
△VFB/ △VCS
2.0
V/V
FB 最低门电压
Vskip
1.0
V
功率限制 FB
阈值电压
Vth_OLP
3.6
V
功率限制
反跳时间
Td_OLP
SEL 脚悬空
43
ms
电流检测输入部分(CS 引脚)
输入前沿消隐时间
Tleb
250
ns
限流阈值
Vcs(max)
0.97
1.0
1.03
V
过电流检测与控制
延时
Td_OCP
GATE=1nF
70
ns
振荡器部分
正常的振荡频率
Fosx
60
65
70
KHz
频率抖动范围
△F(shuffle)
/FOSC
-4
4
%
频率抖动周期
T(shuffle)
32
ms
最大开关
占空比
Dmax
66.7
%
打嗝模式基频
Fburst
22
KHz
回路调节部分(SEL =电容)
恒流闭环调节
内部参数
Vcc_reg_sel
SEL Pin=Capacitor
194
200
206
mV
恒流回路调节的内
部源电流
Icc_sel_source
SEL Pin=Capacitor
20
uA
短路保护
门限
Vcc_slp_sel
SEL Pin=Capacitor
0.7
V
短路保护
反跳时间
Tcc_short_sel
SEL Pin=Capacitor
43
ms
热关断
热关断
Tsd
165
℃
热回收
Trc
140
℃



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com