Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SCTX2CS Datasheet(PDF) 2 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # SCTX2CS
Description  Five-function remote control IC
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

SCTX2CS Datasheet(HTML) 2 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  SCTX2CS Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SCTX2CS Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SCTX2CS Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SCTX2CS Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SCTX2CS Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SCTX2CS Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SCTX2CS Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
SCTX2CS/SCDRX2ES (文件编号:S&CIC1502)
五功能遥控 IC
www.superchip.cn
第
2 页共 7 页
Version 1.0
四、塑封引脚示意图及说明
SCDRX2ES
1
2
3
4
5
6
7
89
10
11
12
13
14
15
16
VO1
VO2
VI1
VI2
GND
VDD
SI
OSC0
OSC1
RIGHT
LEFT
LX
MODE
BACK WARD
FORWARD
TURBO
SOP-16
序号
引脚名称
引脚说明
1VO2
放大器
2 输出端
2GND
电源负极
3SI
编码信号输入端
4OSCI
振荡输入端
5OSCO
振荡输出端
6RIGHT
右转输出端
7LEFT
左转输出端
8LX
内置升压信号输出端
9MODE
悬空前进后退输出高电平接
VSS 输出 60Hz 方波
10
BACKWARD
后退输出端
11
FORWARD
前进输出端
12
TURBO
翻转输出端
13
VDD
电源正极
14
VI1
放大器
1 输入端
15
VO1
放大器
1 输出端
16
VI2
放大器
2 输入端
SCTX2CS
1
2
3
4
5
6
78
9
10
11
12
13
14
RIGHTB
TESTB
GND
BACK WARDB
FOR WARDB
TURBOB
SC
SO
VDD
PC
OSC0
OSC1
FOSC
LEFTB
DIP/SOP-14
1
2
3
4
5
6
7
89
10
11
12
13
14
15
16
RIGHTB
TESTB
GND
BACK WARDB
FOR WARDB
TURBOB
SC
SO
VDD
PC
OSC0
OSC1
FOSC
LEFTB
NC
NC
SOP-16
序号
引脚名称
引脚说明
DIP-14
SOP-16
11
RIGHTB
此脚接地,选中右转功能
22
TESTB
测试端
33
GND
电源负极
4
4
BACK WARDB
此脚接地,选中后退功能
5
5
FOR WARDB
此脚接地,选中前进功能
66
TUR BOB
此脚接地,选中翻转功能
77
SC
带载波频率的编码信号输出端
810
SO
不带载波频率的编码信号输出端
911
VDD
电源正极
10
12
PC
电源控制输出端
11
13
OSCO
振荡输出端
12
14
OSCI
振荡输入端
13
15
FOSC
测试端
14
16
LEFTB
此脚接地,选中左转功能
8、9
NC
悬空



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com