Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CSU8RF3421 Datasheet(PDF) 39 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CSU8RF3421
Description  12-bit ADC 8 - bit RISC FLASH FLASH MCU
PDF  131 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CSU8RF3421 Datasheet(HTML) 39 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CSU8RF3421 Datasheet HTML 35Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 36Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 37Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 38Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 39Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 40Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 41Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 42Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 43Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 131 page
background image
CSU8RF3421/CSU8RF3422/CSU8RF3423
R
Re
ev
v..1
1..2
2
第
第 3399 页
页,
,共
共 113311 页
页
2.6.3 PT3 口
PT3 寄存器(地址为 28h)
特性
R/W-X
R/W-X
R/W-X
R/W-X
R/W-X
R/W-X
R/W-X
R/W-X
PT3
PT3[7:0]
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
Bit7-0 PT3[7:0]:GPIO3 口数据标志位
PT3[7] = GPIO3 bit 7 的数据标志位
PT3[6] = GPIO3 bit 6 的数据标志位
PT3[5] = GPIO3 bit 5 的数据标志位
PT3[4] = GPIO3 bit 4 的数据标志位
PT3[3] = GPIO3 bit 3 的数据标志位
PT3[2] = GPIO3 bit 2 的数据标志位
PT3[1] = GPIO3 bit 1 的数据标志位
PT3[0] = GPIO3 bit 0 的数据标志位
PT3EN 寄存器(地址为 29h)
特性
R/W-X
R/W-X
R/W-X
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
PT3EN
PT3EN[7:0]
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
Bit 7-0 PT3EN[7:0]:GPIO 3 口输入/输出控制标志
PT3EN[7] = GPIO3 bit 7 的 I/O 控制标志位;0 = 定义为输入口,1 = 定义为输出口
PT3EN[6] = GPIO3 bit 6 的 I/O 控制标志位;0 = 定义为输入口,1 = 定义为输出口
PT3EN[5] = GPIO3 bit 5 的 I/O 控制标志位;0 = 定义为输入口,1 = 定义为输出口
PT3EN[4] = GPIO3 bit 4 的 I/O 控制标志位;0 = 定义为输入口,1 = 定义为输出口
PT3EN[3] = GPIO3 bit 3 的 I/O 控制标志位;0 = 定义为输入口,1 = 定义为输出口
PT3EN[2] = GPIO3 bit 2 的 I/O 控制标志位;0 = 定义为输入口,1 = 定义为输出口
PT3EN[1] = GPIO3 bit 1 的 I/O 控制标志位;0 = 定义为输入口,1 = 定义为输出口
PT3EN[0] = GPIO3 bit 0 的 I/O 控制标志位;0 = 定义为输入口,1 = 定义为输出口
PT3PU 寄存器(地址为 2ah)
特性
R/W-X
R/W-X
R/W-X
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
PT3PU
PT3PU[7:0]
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
Bit 7-0 PT3PU[7:0]:GPIO3 口上拉电阻使能标志
PT3PU[7] = GPIO3 bit 7 控制标志位;0 = 断开上拉电阻,1 = 使用上拉电阻
PT3PU[6] = GPIO3 bit 6 控制标志位;0 = 断开上拉电阻,1 = 使用上拉电阻
PT3PU[5] = GPIO3 bit 5 控制标志位;0 = 断开上拉电阻,1 = 使用上拉电阻
PT3PU[4] = GPIO3 bit 4 控制标志位;0 = 断开上拉电阻,1 = 使用上拉电阻
PT3PU[3] = GPIO3 bit 3 控制标志位;0 = 断开上拉电阻,1 = 使用上拉电阻
PT3PU[2] = GPIO3 bit 2 控制标志位;0 = 断开上拉电阻,1 = 使用上拉电阻
PT3PU[1] = GPIO3 bit 1 控制标志位;0 = 断开上拉电阻,1 = 使用上拉电阻
PT3PU[0] = GPIO3 bit 0 控制标志位;0 = 断开上拉电阻,1 = 使用上拉电阻
PT3CON 寄存器(地址为 2bh)
特性
R/W-X
R/W-X
R/W-X
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
PT3CON
PT3CON[7:0]
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com