Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CSU8RF3421 Datasheet(PDF) 71 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CSU8RF3421
Description  12-bit ADC 8 - bit RISC FLASH FLASH MCU
PDF  131 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CSU8RF3421 Datasheet(HTML) 71 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CSU8RF3421 Datasheet HTML 67Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 68Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 69Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 70Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 71Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 72Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 73Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 74Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 75Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 71 / 131 page
background image
CSU8RF3421/CSU8RF3422/CSU8RF3423
R
Re
ev
v..1
1..2
2
第
第 7711 页
页,
,共
共 113311 页
页
56h
SROFTL
SROFT[7:0]
00000000
57h
SROFTH
SROFT[11:8]
uuuu0000
表 40 SRADCON0 寄存器各位功能表
位地址
标识符
功能
5:4
SRADACKS[1:0]
ADC 输入信号获取时间
SRADACKS[1:0]
ADC 输入信号获取时间
00
16 个 ADC 时钟
01
8 个 ADC 时钟
10
4 个 ADC 时钟
11
2 个 ADC 时钟
不同的外部信号输入阻抗对应要求不同的信号获取时间。外部信号输
入阻抗越大要求的获取时间越长。对应外部信号 10K 的输入阻抗,为
了保证 AD 精度,要使 ADC 输入信号的获取时间大于或等于 4us。
1:0
SRADCKS[1:0]
ADC 时钟
SRADCKS[1:0]
ADC 采样时钟
00
CPUCLK
01
CPUCLK/2
10
CPUCLK/4
11
CPUCLK/8
表 41 SRADCON1 寄存器各位功能表
位地址
标识符
功能
7
SRADEN
ADC 使能位
1:使能
0:禁止
6
SRADS
ADC 启动位/状态控制位
1:开始,转换过程中
0:停止,转换结束
当置位后,启动 ADC 转换,转换完成会自动清 0
5
OFTEN
转换结果选择控制位
1:转换结果放在 SROFT 寄存器中
0:转换结果放在 SRAD 寄存器中
4
CALIF
校正控制位(OFTEN 为 0 时有效)
1:使能校正,即 AD 转换的结果是减去了 SROFT 失调电压值
0:禁止校正,即 AD 转换结果是没有减去 SROFT 失调电压值
3
ENOV
使能比较器溢出模式(CALIF 为 1 时有效)
1:使能,上溢或下溢直接是减去后的结果
0:禁止,下溢为 000h,上溢为 fffh
2
OFFEX
OFFSET 交换
1:比较器两端信号交换
0:比较器两端信号不交换(正端为信号,负端为参考电压)
1:0
VREFS[1:0]
ADC 参考电源选择
VREFS[1:0]
AD 参考电压
00
VDD
01
PT3.0 外部参考电源输入
10
内部参考电压 1.4V
11
内部参考电压 1.4V,PT3.0 可外



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com