Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CSU8RF3421 Datasheet(PDF) 10 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CSU8RF3421
Description  12-bit ADC 8 - bit RISC FLASH FLASH MCU
PDF  131 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CSU8RF3421 Datasheet(HTML) 10 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CSU8RF3421 Datasheet HTML 6Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 7Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 8Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 9Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 10Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 11Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 12Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 13Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 14Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 131 page
background image
CSU8RF3421/CSU8RF3422/CSU8RF3423
R
Re
ev
v..1
1..2
2
第
第 1100 页
页,
,共
共 113311 页
页
表 1
MCU 架构说明
模块名称
描述
程序计数器
此寄存器在 CPU 的工作周期间起到很重要的作用,它记录 CPU 每个周期处理程
序存储器中指令的指针。在一个 CPU 周期中,程序计数器将程序存储器地址
(12bits),指令指针推送到程序存储器,然后自动加 1 以进行下一次周期。
堆栈寄存器
堆栈寄存器是用来记录程序返回的指令指针。当程序调用函数,程序计数器会将
指令指针推送到堆栈寄存器。在函数执行结束之后,堆栈寄存器会将指令指针送
回到程序计数器以继续原来的程序处理。
指令寄存器
程序计数器将指令指针(程序存储器地址)推送到程序存储器,程序存储器将程
序存储器的数据(16bits)推送到指令寄存器 。
CSU8RF3421/ CSU8RF3422/ CSU8RF3423 的指令是 16bits,包括 3 种信息:
直接地址,立即数及控制信息。
直接地址(8bits) :数据存储器的地址。CPU 能利用此地址来对数据存储器
进行操作。
立即数(8bits) :CPU 通过 ALU 利用此数据对工作寄存器进行操作。
控制信息 :它记录着 ALU 的操作信息。
指令译码器
指令寄存器将控制信息推送到指令译码器以进行译码,然后译码器将译码后的信
息发送到相关的寄存器。
算术逻辑单元
算术逻辑单元不仅能完成 8 位二进制的加,减,加 1,减 1 等算术计算,还能对 8
位变量进行逻辑的与,或,异或,循环移位,求补,清零等逻辑运算。
工作寄存器
工作寄存器是用来缓存数据存储器中某些存储地址的数据。
状态寄存器
当 CPU 利用 ALU 处理寄存器数据时,如下的状态会随着如下顺序变化:PD,
TO,DC,C 及 Z。
文件选择寄存器
在 CSU8RF3421/ CSU8RF3422/ CSU8RF3423 的指令集中,FSR 是用于间接数据
处理(即实现间接寻址)。用户可以利用 FSR 来存放数据存储器中的某个寄存器
地址,然后通过 IND 寄存器对这个寄存器进行处理。
程序存储器
CSU8RF3421/ CSU8RF3422/ CSU8RF3423 内带 4K×16 位的 FLASH 作为程序存
储器。由于指令的操作码(OPCODE)是 16bits,用户最多只能编程 4K 的指令。
程序存储器的地址总线是 12bits,数据总线是 16bits。
数据存储器
CSU8RF3421/ CSU8RF3422/ CSU8RF3423 内带 232bytes 的 SRAM 作为数据存储
器。此数据存储器的地址总线是 8bits,数据总线是 8bits。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com