Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM8024 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM8024
Description  The brightness of the light can be adjusted as needed, the range is wide, and the operation is simple and convenient.
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM8024 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM8024 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8024 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8024 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8024 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8024 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8024 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8024 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
第
6 页 共 9 页
2.3 按键操作方法
在生产过程中,当按键裸露在空气中时,如果用手指直接触碰按键的金属弹簧,由于人身体接着大地,会
有
50Hz 的工频干扰进入到芯片,可能会造成检测不到按键或者按键连续响应。
正确的按键方法是:
1、在弹簧上放一块薄玻璃(4mm 左右);
2、用铅笔,螺丝刀等物品触碰;
3、用手指甲触碰。
2.4
防水模式
HM8024 芯片内置防水工作模式。在防水模式下,无论面板上有溅水、漫水甚至完全被水淹没,按键都
可以正确快速的响应。不同于目前一般感应按键在面板溅水、漫水时容易误动作,积水后反应迟钝或误响应的
情况。
2.5
灵敏度调节
2.5.1 灵敏度调节电容
芯片第
2 脚为灵敏度调节电容输入口,用户可以通过调节 VC 口电容容值来调节全部触摸按键的灵敏度,
其调节范围建议选择
102-103,用户在使用的时候尽量使用精度为 5%的涤纶电容。加大电容会使灵敏度增加,
降低抗干扰能力;反之减小电容会使灵敏度减小,增强抗干扰能力。
2.5.2 影响触摸灵敏度的因素
影响触摸灵敏度的因素主要有以下几个方面:
1,按键离芯片的距离。离芯片越近的按键,其触摸效果越好,反之则越差。因此用户在 PCB 布局的时
候,尽量将芯片放置在相距最远的两个按键的中间位置。
2,按键至芯片的连线线宽。按键至芯片走线越细,触摸效果越好,反之则越差。因此尽量使按键至芯片
之间连线更细。
3,按键至芯片的连线和其它信号线(包括地线)的距离。距离越远,则其它信号线对触摸按键的影响越
小,建议触摸按键至芯片的连线尽量远离其它信号线。不同触摸按键与芯片连线的相互影响很小,因此可以靠
的比较近。
4,触摸按键和面板的接触面积。面积越大、接触越紧密,触摸效果越好,反之越差。
5,触摸面板的材质和厚度。面板越薄,触摸效果越好,反之越差。用玻璃、微晶板等材质做成的面板,
其触摸效果要比用塑料、有机玻璃等材质做成的面板好。而金属材质的面板无法检测触摸按键。
HM802



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com