Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

2SC5666 Datasheet(PDF) 6 Page - Formosa MS

Part # 2SC5666
Description  2SC5666
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FORMOSA [Formosa MS]
Direct Link  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

2SC5666 Datasheet(HTML) 6 Page - Formosa MS

  2SC5666 Datasheet HTML 1Page - Formosa MS 2SC5666 Datasheet HTML 2Page - Formosa MS 2SC5666 Datasheet HTML 3Page - Formosa MS 2SC5666 Datasheet HTML 4Page - Formosa MS 2SC5666 Datasheet HTML 5Page - Formosa MS 2SC5666 Datasheet HTML 6Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
2SC5666
No.7352-6/6
本書記載の製品は、定められた条件下において、記載部品単体の性能・特性・機能などを規定するものであ
り、お客様の製品(機器)での性能・特性・機能などを保証するものではありません。部品単体の評価では
予測できない症状・事態を確認するためにも、お客様の製品で必要とされる評価・試験を必ず行って下さい。
弊社は、高品質・高信頼性の製品を供給することに努めております。しかし、半導体製品はある確率で故障
が生じてしまいます。この故障が原因となり、人命にかかわる事故、発煙・発火事故、他の物品に損害を与
えてしまう事故などを引き起こす可能性があります。機器設計時には、このような事故を起こさないような、
保護回路・誤動作防止回路等の安全設計、冗長設計・機構設計等の安全対策を行って下さい。
本書記載の製品が、外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物(役務を含む)に該当する場合、輸出する
際に同法に基づく輸出許可が必要です。
弊社の承諾なしに、本書の一部または全部を、転載または複製することを禁止します。
本書に記載された内容は、製品改善および技術改良等により将来予告なしに変更することがあります。した
がって、ご使用の際には、「納入仕様書」でご確認下さい。
この資料の情報(掲載回路および回路定数を含む)は一例を示すもので、量産セットとしての設計を保証す
るものではありません。また、この資料は正確かつ信頼すべきものであると確信しておりますが、その使用
にあたって第3者の工業所有権その他の権利の実施に対する保証を行うものではありません。
PS
S パラメータ(エミッタ接地)
VCE=3V, IC=10mA, ZO=50Ω
Freq(MHz)
S11∠S11
S21∠S21
S12∠S12
S22∠S22
100
0.810
--24.23
18.091
159.23
0.024
75.47
0.888
--17.34
200
0.727
--44.76
15.845
143.22
0.043
68.43
0.788
--31.12
400
0.571
--76.23
11.634
121.04
0.069
58.69
0.602
--48.48
600
0.473
--98.02
8.836
107.04
0.085
56.11
0.479
--58.66
800
0.415
--112.49
6.986
97.68
0.099
55.44
0.401
--64.92
1000
0.389
--125.02
5.845
89.81
0.113
54.58
0.360
--69.48
1200
0.362
--134.86
4.979
83.32
0.127
54.86
0.325
--75.26
1400
0.344
--144.09
4.310
77.63
0.142
54.58
0.305
--77.55
1600
0.333
--151.39
3.847
72.54
0.157
54.44
0.294
--81.52
1800
0.322
--157.65
3.470
67.71
0.171
54.60
0.285
--84.96
2000
0.314
--164.79
3.145
63.28
0.186
53.05
0.279
--87.88
2200
0.304
--171.79
2.912
58.68
0.203
53.17
0.270
--91.98
2400
0.286
--176.05
2.664
54.79
0.213
51.27
0.257
--93.01
2600
0.288
177.53
2.514
51.61
0.228
50.93
0.262
--96.25
2800
0.279
172.50
2.342
47.27
0.246
50.16
0.251
--100.34
3000
0.285
168.03
2.231
44.06
0.259
48.61
0.252
--103.57
VCE=3V, IC=20mA, ZO=50Ω
Freq(MHz)
S11∠S11
S21∠S21
S12∠S12
S22∠S22
100
0.687
--32.49
24.296
153.10
0.022
75.55
0.833
--22.46
200
0.586
--58.40
19.679
134.65
0.038
64.60
0.694
--37.92
400
0.448
--92.92
13.058
113.27
0.058
60.12
0.493
--54.16
600
0.385
--114.95
9.489
100.88
0.076
58.66
0.383
--62.72
800
0.351
--128.20
7.348
92.79
0.091
59.71
0.322
--68.12
1000
0.339
--139.45
6.081
85.93
0.106
59.17
0.292
--72.14
1200
0.326
--148.09
5.153
80.07
0.123
60.25
0.266
--77.46
1400
0.321
--155.61
4.444
75.02
0.139
60.09
0.252
--79.72
1600
0.317
--162.36
3.960
70.25
0.156
59.58
0.248
--83.95
1800
0.309
--168.19
3.567
65.83
0.172
59.01
0.242
--87.72
2000
0.305
--174.56
3.224
61.44
0.187
57.22
0.241
--90.83
2200
0.300
178.81
2.987
57.40
0.206
56.28
0.235
--95.69
2400
0.285
174.62
2.725
53.65
0.218
54.42
0.220
--95.46
2600
0.288
169.71
2.568
50.67
0.235
53.79
0.228
--99.86
2800
0.282
164.54
2.401
46.41
0.251
52.35
0.219
--103.68
3000
0.289
160.80
2.275
43.43
0.267
51.29
0.225
--107.39



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com