Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

2SC5666 Datasheet(PDF) 1 Page - Formosa MS

Part # 2SC5666
Description  2SC5666
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FORMOSA [Formosa MS]
Direct Link  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

2SC5666 Datasheet(HTML) 1 Page - Formosa MS

  2SC5666 Datasheet HTML 1Page - Formosa MS 2SC5666 Datasheet HTML 2Page - Formosa MS 2SC5666 Datasheet HTML 3Page - Formosa MS 2SC5666 Datasheet HTML 4Page - Formosa MS 2SC5666 Datasheet HTML 5Page - Formosa MS 2SC5666 Datasheet HTML 6Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
2SC5666
No.7352-1/6
特長
・低雑音である
:NF=1.3dB typ
(f=2GHz)
。
・しゃ断周波数が高い:fT=8.5GHz typ(VCE=1V)。
:fT=12.5GHz typ(VCE=3V)。
・低電圧動作。
・高利得である
:
S21e2=10.5dB typ(f=2GHz)。
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃
unit
コレクタ・ベース電圧
VCBO
9V
コレクタ・エミッタ電圧
VCEO
4V
エミッタ・ベース電圧
VEBO
2V
コレクタ電流
IC
40
mA
コレクタ損失
PC
100
mW
接合部温度
Tj
150
℃
保存周囲温度
Tstg
− 55 ∼+ 150
℃
電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃
min
typ
max
unit
コレクタしゃ断電流
ICBO
VCB=5V, IE=0
1.0
nA
エミッタしゃ断電流
IEBO
VEB=1V, IC=0
10
µA
直流電流増幅率
hFE
VCE=1V, IC=5mA
100
160
利得帯域幅積
fT1VCE=1V, IC=5mA
7.0
8.5
GHz
fT2VCE=3V, IC=20mA
10.5
12.5
GHz
次ページへ続く。
単体品名表示:NJ
No.
新
〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号
N7352
注文コード No. N7352
 D2502
D2502 TS IM ◎佐藤 TA-3754
NPN エピタキシァルプレーナ型シリコントランジスタ
UHF ∼ S バンド低雑音増幅 , 発振用
2SC5666
本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を要する用途(生命維持装置、航空機のコントロールシステム等、
多大な人的・物的損害を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様にはなっておりません。そのような場合に
は、あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下さい。
本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲等) を瞬時たりとも越えて使用し、その結果発生した機器の欠陥
について、弊社は責任を負いません。
1 : Base
2 : Emitter
3 : Collector
SANYO : SMCP
外形図 2106A
(unit : mm)
2
3
0.2
1.6
0.3
0.5
1
0.5
0.75
0.6
0~0.1
0.1
本製品は、高周波
プロセスを採用して
います。静電気等へ
の影響を受けやすく
なっていますので取
扱いにご注意下さい。


Similar Part No. - 2SC5666

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Rohm
2SC5661 ROHM-2SC5661 Datasheet
75Kb / 4P
High-Frequency Amplifier Transistor (18V, 50mA, 1.5GHz)
2SC5661 ROHM-2SC5661 Datasheet
193Kb / 4P
High-Frequency Amplifier Transistor (20V, 50mA, 1.5GHz)
2SC5661 ROHM-2SC5661 Datasheet
128Kb / 5P
High-Frequency Amplifier Transistor (20V, 50mA, 1.5GHz)
2SC5661 ROHM-2SC5661 Datasheet
193Kb / 4P
High-Frequency Amplifier Transistor (20V, 50mA, 1.5GHz)
2SC5661T2LP ROHM-2SC5661T2LP Datasheet
128Kb / 5P
High-Frequency Amplifier Transistor (20V, 50mA, 1.5GHz)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com