Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP7801 Datasheet(PDF) 6 Page - Lowpower Semiconductor inc

Part # LP7801
Description  擁끺퐥?잒??녔쑛?끿뵷餓볞툜?②뒸?
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  POWER [Lowpower Semiconductor inc]
Direct Link  http://www.lowpowersemi.com
Logo POWER - Lowpower Semiconductor inc

LP7801 Datasheet(HTML) 6 Page - Lowpower Semiconductor inc

  LP7801 Datasheet HTML 1Page - Lowpower Semiconductor inc LP7801 Datasheet HTML 2Page - Lowpower Semiconductor inc LP7801 Datasheet HTML 3Page - Lowpower Semiconductor inc LP7801 Datasheet HTML 4Page - Lowpower Semiconductor inc LP7801 Datasheet HTML 5Page - Lowpower Semiconductor inc LP7801 Datasheet HTML 6Page - Lowpower Semiconductor inc LP7801 Datasheet HTML 7Page - Lowpower Semiconductor inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
LP7801-03
Dec.-2019
Email: marketing@lowpowersemi.com
www.lowpowersemi.com
Page 6 of 7
LP7801
应用说明
LP7801 集成了线性充电模块和同步升压放电模块,带
充电状态指示灯显示,充电电流可外部设定,支持边
充边放,具有过流、短路、过温等多种异常保护,可
以有效保护电池及系统安全。
充电模式
LP7801内部集成了完整的线性充电模块,对电池进行
涓流、恒流和恒压充电。恒流模式下充电电流IBAT由电
阻RISET设定,对应关系见以下公式:
其中VISET=1V。当电池电压低于预充阈值电压时,芯
片进入涓流充电模式,在涓流模式下充电电流为1/10C。
当电池电压接近浮充电压时,芯片进入恒压充电模式,
在恒压模式下,充电电流逐渐减小,当充电电流减小
到1/10C以下时,充电周期结束;当电池电压下降至复
充电压以下,系统将自动开始新的充电周期。
CHRG状态指示
LP7801通过CHRG状态来表示充电、充满状态。CHRG
输出有两种不同的状态:强下拉(~10mA)和高阻抗。
CHRG处于强下拉状态表示处于充电周期,CHRG处于
高阻状态表示充电周期结束;当输入电压低于4.5V或
高于OVP保护电压值,CHRG处于高阻状态。
温度保护
LP7801的NTC功能是根据锂电池的JEITA温度标准设
计的。NTC引脚内部的47uA恒流源通过热敏电阻与
GND连接,使引脚电压(VNTC)与温度相对应。NTC函
数有三个电压阈值:VNTC-H、VNTC-M、VNTC-L。当VNTC
处于VNTC-L至VNTC-M阈值范围时,充电电流为设定值的
100%。当VNTC处于VNTC-M到VNTC-H阈值范围时,充电
电流为设定值的50%。当VNTC低于VNTC-L或高于VNTC-H
时,充电功能将关闭,以保护芯片和电池。
应用中通过公式计算VNTC-H、VNTC-M、VNTC-L对应电阻
值(RNTC-H、RNTC-M、RNTC-L),计算公式如下:
RNTC-H=1.15÷0.047=24.47(K)
RNTC-M=0.75÷0.047=15.96(K)
RNTC-L=0.165÷0.047=3.51(K)
计算值与NTC规格书对应,确定工作温度范围;如果
不需要NTC功能,可以使用固定10K电阻连接到GND。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com