Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

ECH8304 Datasheet(PDF) 1 Page - Sanyo Semicon Device

Part # ECH8304
Description  ECH8304
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

ECH8304 Datasheet(HTML) 1 Page - Sanyo Semicon Device

  ECH8304 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device ECH8304 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device ECH8304 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device ECH8304 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
ECH8304
No.8255-1/4
ECH8304
特長
・ロードスイッチング用途に最適。
・低オン抵抗。
・1.8V 駆動。
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃
項目
記号
条件
定格値
unit
ドレイン・ソース電圧
VDSS
−12
V
ゲート・ソース電圧
VGSS
±9
V
ドレイン電流
(DC)
ID
− 9.5
A
ドレイン電流
(パルス)
IDP
PW ≦ 10µs, duty cycle ≦ 1%
− 40
A
許容損失
PD
セラミック基板(900mm2 × 0.8mm)装着時
1.6
W
チャネル温度
Tch
150
℃
保存周囲温度
Tstg
− 55 ∼+ 150
℃
電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃
項目
記号
条件
定格値
unit
min
typ
max
ドレイン・ソース降伏電圧
V(BR)DSS
ID=− 1mA, VGS=0
− 12
V
ドレイン・ソースしゃ断電流
IDSS
VDS=− 12V, VGS=0
− 10
µA
ゲート・ソースもれ電流
IGSS
VGS=± 7.2V, VDS=0
± 10
µA
ゲート・ソースしゃ断電圧
VGS(off)
VDS=− 6V, ID=− 1mA
− 0.3
− 1.0
V
順伝達アドミタンス
yfs
VDS=− 6V, ID=− 4.5A
12
20
S
RDS(on)1
ID=− 4.5A, VGS=− 4.5V
12
16
mΩ
ドレイン・ソース間オン抵抗
RDS(on)2
ID=− 2A, VGS=− 2.5V
18
26
mΩ
RDS(on)3
ID=− 1A, VGS=− 1.8V
27
39
mΩ
入力容量
Ciss
VDS=− 6V, f=1MHz
3180
pF
出力容量
Coss
VDS=− 6V, f=1MHz
970
pF
帰還容量
Crss
VDS=− 6V, f=1MHz
920
pF
ターンオン遅延時間
td(on)
指定回路において
26
ns
立ち上がり時間
tr
指定回路において
234
ns
ターンオフ遅延時間
td(off)
指定回路において
280
ns
下降時間
tf
指定回路において
295
ns
単体品名表示: JF
次ページへ続く。
P チャネル MOS 形シリコン電界効果トランジスタ
汎用スイッチングデバイス
32505PE TS IM ◎川浦 TA-100939
〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号
本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を要する用途(生命維持装置、航空機のコントロールシステム等、
多大な人的・物的損害を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様にはなっておりません。そのような場合に
は、あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下さい。
本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲等) を瞬時たりとも越えて使用し、その結果発生した機器の欠陥
について、弊社は責任を負いません。
注文コード No. N8255


Similar Part No. - ECH8304

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
ECH8302 SANYO-ECH8302 Datasheet
39Kb / 4P
P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device
ECH8305 SANYO-ECH8305 Datasheet
39Kb / 3P
General-Purpose Switching Device
ECH8305 SANYO-ECH8305 Datasheet
40Kb / 4P
P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device
logo
Panasonic Semiconductor
ECH8305 PANASONIC-ECH8305 Datasheet
607Kb / 20P
5 to 25 V, VOUT = 1.2 to 22 V, 2-channel DC-DC Controller IC with Step down regulation
2013-06-28
logo
Sanyo Semicon Device
ECH8305 SANYO-ECH8305_07 Datasheet
40Kb / 4P
P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com