Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

ECH8304 Datasheet(PDF) 4 Page - Sanyo Semicon Device

Part # ECH8304
Description  ECH8304
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

ECH8304 Datasheet(HTML) 4 Page - Sanyo Semicon Device

  ECH8304 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device ECH8304 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device ECH8304 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device ECH8304 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
ECH8304
No.8255-4/4
本書記載の製品は、定められた条件下において、記載部品単体の性能・特性・機能などを規定するものであ
り、お客様の製品(機器)での性能・特性・機能などを保証するものではありません。部品単体の評価では
予測できない症状・事態を確認するためにも、お客様の製品で必要とされる評価・試験を必ず行って下さい。
弊社は、高品質・高信頼性の製品を供給することに努めております。しかし、半導体製品はある確率で故障
が生じてしまいます。この故障が原因となり、人命にかかわる事故、発煙・発火事故、他の物品に損害を与
えてしまう事故などを引き起こす可能性があります。機器設計時には、このような事故を起こさないような、
保護回路・誤動作防止回路等の安全設計、冗長設計・機構設計等の安全対策を行って下さい。
本書記載の製品が、外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物(役務を含む)に該当する場合、輸出する
際に同法に基づく輸出許可が必要です。
弊社の承諾なしに、本書の一部または全部を、転載または複製することを禁止します。
本書に記載された内容は、製品改善および技術改良等により将来予告なしに変更することがあります。した
がって、ご使用の際には、「納入仕様書」でご確認下さい。
この資料の情報(掲載回路および回路定数を含む)は一例を示すもので、量産セットとしての設計を保証す
るものではありません。また、この資料は正確かつ信頼すべきものであると確信しておりますが、その使用
にあたって第3者の工業所有権その他の権利の実施に対する保証を行うものではありません。
PS
0
0
20
40
0.4
60
80
100
120
140
160
周囲温度, Ta -- °C
PD -- Ta
IT09379
0.8
1.2
1.6
1.8
0.2
0.6
1.0
1.4
セラミック基板(900mm
2×0.8mm)装着時
IT09378
A S O
ドレイン・ソース電圧, VDS -- V
2
2
3
5
7
7
--0.1
2
3
5
7
--1.0
--0.01
--0.1
--0.01
5
57
23
2
--1.0
57
32
0
0
35
5
--4.5
総ゲート電荷量, Qg -- nC
VGS -- Qg
IT09377
10
15
20
25
30
--0.5
--1.0
--1.5
--2.0
--2.5
--3.0
--3.5
--4.0
VDS= --6V
ID= --9.5A
IDP= --40A
ID= --9.5A
<10µs
1ms
10ms
DC
operation
Operation in this
area is limited by RDS(on).
Ta=25°C
1パルス
セラミック基板(900mm2×0.8mm)装着時
100ms
--10
57
32 3
2
3
5
3
5
7
--10
--100
取り扱い上の注意:本製品は、MOSFET ですので、帯電性の大きな環境での取り扱いはご遠慮下さい。



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com