Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM2011 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM2011
Description  4.7W Anti-cutting Mono Class D Audio Power Amplifier
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM2011 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM2011 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2011 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2011 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2011 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2011 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2011 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2011 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2011 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2011 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
VSS=0V, VDD =6.5V, Av=23.5dB, Ta=25ºC, CIN=1.0uF, RIN=12 kΩ, ACF-Off模式, 除非特殊说明.
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出功率
PO
RL=4Ω
f=1kHz,
THD+N=1%
3.80
W
RL=8Ω
2.40
RL=4Ω
f=1kHz,
THD+N=10%
4.70
RL=8Ω
2.90
总谐波失真加噪声
THD+N
RL=4Ω, PO=1W, f=1kHz
0.10
%
输出噪声
VN
f=20Hz~20kHz, A加权, Av=23.5dB
83
µVrms
信噪比
SNR
A加权, Av=23.5dB,THD+N = 1%
95
dB
电源抑制比
PSRR
f=1kHz
-70
dB
效率
η
RL=4Ω+22uH, THD+N = 1%
81
%
RL=8Ω+33uH, THD+N = 1%
91
%
输出失调电压
VOS
±7.5
mV
系统增益
Av0
RIN=12 kΩ
23.5
dB
ACF衰减增益
Aa
-10
0
dB
注
6: 以上模拟特性随所选元件和PCB布局而有所变化。
 交流特性(
AC)
VSS=0V, VDD =2.5 to 6.5V, Ta=-30℃~85℃, 除非特殊说明.
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
上电启动时间
(或从关断唤醒时间)
tSTUP
90
ms
ACF 启动时间
tAT1
VDD=3.6V, g=10dB
72
ms
ACF 释放时间
tRL1
VDD=3.6V, g=10dB
720
ms
唤醒模式设置时间
tWK
35
ms
关断设置时间
tSD
Ta(Min.)= -20℃
50
ms
Ta(Min.)= -30℃
80
各模式设置时间
(除关断外)
tMOD
0.1
ms
载波调制频率
fPWM
488
KHz
HM2011
4.7W 防削顶 D 类音频功率放大器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com