Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM2011 Datasheet(PDF) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM2011
Description  4.7W Anti-cutting Mono Class D Audio Power Amplifier
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM2011 Datasheet(HTML) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM2011 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2011 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2011 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2011 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2011 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2011 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2011 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2011 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2011 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
功能描述及应用信息
 输入配置
H
M2011 接受模拟差分或单端音频信号输入,产生 PWM 脉冲输出信号驱动扬声器。
对差分输入,通过隔直电容
CIN 和输入电阻 RIN 分别输入到 IN+和 IN-端。系统增益
IN
Av=200 R ,输入
RC 高通滤波器的截止频率
1
π
cIN
IN
f(2 R C )
。
对单端输入,则通过
CIN 耦合到 IN+端。IN-端必须通过输入电阻和电容(与 CIN、RIN 值相同)接地。增
益
Av 和截止频率 fc 与差分输入时相同。
注意系统前级电路的输出阻抗
ZOUT 应不超过 600Ω。
图
1 (1) 差分输入;
(2) 单端输入
CTRL模式设置
在
CTRL 端输入不同电压值,能实现 3 种工作模式,即防削顶模式(ACF),防削顶功能关闭模式(ACF-Off)
和芯片关断模式(
SD),详见下表。
表
1 CTRL 引脚不同模式设置的输入电压
参数名
符号
最小值
典型值
最大值
单位
ACF 模式的设置阈值电压
VMOD1
1.20
VDD
V
ACF-Off 模式的设置阈值电压
VMOD2
0.40
0.80
0.90
V
SD
模式的设置阈值电压
VMOD3
VSS
0.20
V
应用时,可通过以下两种方式来设置预置模式:
(
1)外部微控制器设置方式
通过外部微控制器的逻辑控制端
CTRL 来控制实现 ACF 和 SD 模式,见下图。根据 VMOD1、VMOD2 和 VMOD3
阈值来设置
CTRL 端电压,为消除噪声建议采用时间常数不小于 1ms 的 RC 滤波器(例如 RCTRL=10K,
CCTRL=0.1µF)。
CTRL
H
M2011
MCU
1.8V~5.0V
CCTRL
0.1µF
CTRL
RCTRL
10k
图
2 微控制器单端控制CTRL
(
2)外部开关按钮变换模式
(一)精简应用电路(
ACF)
图
3 是 ACF 和 SD 固定模式应用图,开关 S1 闭合时处于 ACF-1 模式,打开后则进入 SD 关断模式。
H
M2011
H
M2011
HM2011
4.7W 防削顶 D 类音频功率放大器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com