Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM2002 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM2002
Description  1.2A built-in power tube step-down LED constant current driver IC
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM2002 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM2002 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
第 4 页
内部框图
内部电源
VIN
基准源
ADJ
LX
ISENSE
Mhys
5V
GND
低通滤波器
运算放大器
迟滞比较器
迟滞比较器
0.2V
1.20V
R1
Rload_hys
Rload
欠压保护
过流保护
RS
Msf
Rsf
开关管
应用说明
通过外部电流采样电阻 RS 设定 LED 平均电流
LED 的平均电流由连接在 VIN 和 ISENSE 两端的电阻 RS 决定:IOUTnom = 0.1/RS,下表给出了输出电流和
RS 关系的一些典型例子:
RS(Ω)
输出平均电流
(mA)
0.1
1000
0.2
500
0.33
303
备注:以上
ADJ 脚悬空。
注意:在保持开关电流低于指定的最大值时,允许检测电阻最小值为
Rs=0.084Ω。通过外部电压驱动 ADJ,
Rs 可以设置为不同的值。
通过直流电压实现模拟调光
在
ADJ 脚外加一个直流电压(VADJ),见下图,可以调节输出电流,使其低于由 RS 设定的平均值。
http://www.szseven.cn/
1.2A 内置功率管降压型 LED 恒流驱动 IC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com